| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST25DV64K bảng dữ liệu(PDF) 152 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST25DV64K bảng dữ liệu(HTML) 152 Page - STMicroelectronics |
|
152 / 197 page ![]() Figure 83. UFDFPN12 - Outline e b BOTTOM VIEW D E TOP VIEW SIDE VIEW D2 L E2 k Pin #1 ID marking A 1. Drawing is not to scale. Table 258. UFDFPN12 - Mechanical data Symbol millimeters inches (1) Min Typ Max Min Typ Max A(2) 0.45 0.55 0.60 0.0177 0.0217 0.0236 b 0.20 0.25 0.30 0.0079 0.0098 0.0118 D 2.95 3.00 3.10 0.1161 0.1181 0.1220 D2 1.35 1.40 1.45 0.0531 0.0551 0.0571 e 0.50 0.0197 E 2.95 3.00 3.10 0.1161 0.1181 0.1220 E2 2.50 2.55 2.60 0.0984 0.1004 0.1024 L 0.25 0.30 0.35 0.0098 0.0118 0.0138 k 0.40 0.0157 1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits. 2. Package total thickness. ST25DV04K ST25DV16K ST25DV64K UFDFPN12 package information DS10925 - Rev 11 page 152/197 |