| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L9908 bảng dữ liệu(PDF) 116 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9908 bảng dữ liệu(HTML) 116 Page - STMicroelectronics |
|
116 / 153 page ![]() Register Name Address Field Name Type Bit Offset Bit Width Reset Value Reset NSR CP2_EN_ECHO RO 13 1 0x1 A CP1_EN_ECHO RO 12 1 0x1 A HB3_EN_ECHO RO 11 1 0x1 A HB2_EN_ECHO RO 10 1 0x1 A HB1_EN_ECHO RO 9 1 0x1 A UNUSED_0 RO 6 3 0x0 A OPERATION_MODE 000: RESET Mode 001: NVM Read Mode 010: SAFE OFF Mode 011: NORMAL Mode 100: CFG Mode 101: SELF TEST Mode 110: RESET Mode 111: RESET Mode RO 3 3 0x0 A PVF3_ECHO RO 2 1 0x0 A PVF2_ECHO RO 1 1 0x0 A PVF1_ECHO RO 0 1 0x0 A Table 113. GEN_TEMP_STATUS Register Name Address Field Name Type Bit Offset Bit Width Reset Value Reset GEN_TEMP_STATUS 0x9 UNUSED_5 RO 15 1 0x0 A NSR UNUSED_4 RO 14 1 0x0 A UNUSED_3 RO 13 1 0x0 A UNUSED_2 RO 12 1 0x0 A UNUSED_1 RO 11 1 0x0 A UNUSED_0 RO 10 1 0x0 A OTM_SD CR 9 1 0x0 A OTM_WR CR 8 1 0x0 A TEMP_READ RO 0 8 0x0 A Table 114. SW_RESET Register Name Address Field Name Type Bit Offset Bit Width Reset Value Reset SW_RESET 0xA UNUSED_7 RO 15 1 0x0 A NSR UNUSED_6 RO 14 1 0x0 A UNUSED_5 RO 13 1 0x0 A UNUSED_4 RO 12 1 0x0 A UNUSED_3 RO 11 1 0x0 A UNUSED_2 RO 10 1 0x0 A UNUSED_1 RO 9 1 0x0 A UNUSED_0 RO 8 1 0x0 A L9908 Serial Peripheral Interface (SPI) DS13546 - Rev 3 page 116/153 |