| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32G0B1VC bảng dữ liệu(PDF) 132 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32G0B1VC bảng dữ liệu(HTML) 132 Page - STMicroelectronics |
|
132 / 159 page ![]() Package information STM32G0B1xB/xC/xE 132/159 DS13560 Rev 2 Figure 44. Recommended footprint for UFQFPN48 package 1. Dimensions are expressed in millimeters. L 0.300 0.400 0.500 0.0118 0.0157 0.0197 T - 0.152 - - 0.0060 - b 0.200 0.250 0.300 0.0079 0.0098 0.0118 e - 0.500 - - 0.0197 - ddd - - 0.080 - - 0.0031 1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits. Table 84. UFQFPN48 package mechanical data (continued) Symbol millimeters inches(1) Min Typ Max Min Typ Max 7.30 7.30 0.20 0.30 0.55 0.50 5.80 6.20 6.20 5.60 5.60 5.80 0.75 A0B9_FP_V2 48 1 12 13 24 25 36 37 |