công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD56 bảng dữ liệu(PDF) 245 Page - Microchip Technology

tên linh kiện AD56
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit General Purpose Microcontrollers with 256-Kbyte Flash and 16-Kbyte RAM in Low Pin Count Packages
PDF  416 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

AD56 bảng dữ liệu(HTML) 245 Page - Microchip Technology

Back Button AD56 Datasheet HTML 241Page - Microchip Technology AD56 Datasheet HTML 242Page - Microchip Technology AD56 Datasheet HTML 243Page - Microchip Technology AD56 Datasheet HTML 244Page - Microchip Technology AD56 Datasheet HTML 245Page - Microchip Technology AD56 Datasheet HTML 246Page - Microchip Technology AD56 Datasheet HTML 247Page - Microchip Technology AD56 Datasheet HTML 248Page - Microchip Technology AD56 Datasheet HTML 249Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 245 / 416 page
background image
 2016-2018 Microchip Technology Inc.
DS30010118D-page 245
PIC24FJ256GA705 FAMILY
REGISTER 20-4:
PMCON4: EPMP CONTROL REGISTER 4
U-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
—
PTEN14
PTEN<13:8>
bit 15
bit 8
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
R/W-0
PTEN<7:3>
PTEN<2:0>
bit 7
bit 0
Legend:
R = Readable bit
W = Writable bit
U = Unimplemented bit, read as ‘0’
-n = Value at POR
‘1’ = Bit is set
‘0’ = Bit is cleared
x = Bit is unknown
bit 15
Unimplemented: Read as ‘0’
bit 14
PTEN14: PMA14 Port Enable bit
1 = PMA14 functions as either Address Line 14 or Chip Select 1
0 = PMA14 functions as port I/O
bit 13-3
PTEN<13:3>: EPMP Address Port Enable bits
1 = PMA<13:3> function as EPMP address lines
0 = PMA<13:3> function as port I/Os
bit 2-0
PTEN<2:0>: PMALU/PMALH/PMALL Strobe Enable bits
1 = PMA<2:0> function as either address lines or address latch strobes
0 = PMA<2:0> function as port I/Os



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com