công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD05 bảng dữ liệu(PDF) 379 Page - Microchip Technology

tên linh kiện AD05
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit General Purpose Microcontrollers with 256-Kbyte Flash and 16-Kbyte RAM in Low Pin Count Packages
PDF  416 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

AD05 bảng dữ liệu(HTML) 379 Page - Microchip Technology

Back Button AD05 Datasheet HTML 375Page - Microchip Technology AD05 Datasheet HTML 376Page - Microchip Technology AD05 Datasheet HTML 377Page - Microchip Technology AD05 Datasheet HTML 378Page - Microchip Technology AD05 Datasheet HTML 379Page - Microchip Technology AD05 Datasheet HTML 380Page - Microchip Technology AD05 Datasheet HTML 381Page - Microchip Technology AD05 Datasheet HTML 382Page - Microchip Technology AD05 Datasheet HTML 383Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 379 / 416 page
background image
 2016-2018 Microchip Technology Inc.
DS30010118D-page 379
PIC24FJ256GA705 FAMILY
33.0 PACKAGING INFORMATION
33.1
Package Marking Information
Legend: XX...X
Customer-specific information
Y
Year code (last digit of calendar year)
YY
Year code (last 2 digits of calendar year)
WW
Week code (week of January 1 is week ‘01’)
NNN
Alphanumeric traceability code
Note:
In the event the full Microchip part number cannot be marked on one line, it will
be carried over to the next line, thus limiting the number of available
characters for customer-specific information.
28-Lead SSOP (5.30 mm)
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
YYWWNNN
Example
PIC24FJ256
GA702
1810017
28-Lead SOIC (7.50 mm)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
YYWWNNN
Example
PIC24FJ256GA702
1810017
28-Lead UQFN (4x4x0.5 mm)
XXXXXX
XXXXXX
YYWWNNN
FJ256
GA702
1810017
Example
XXXXXXXX
28-Lead QFN (6x6 mm)
XXXXXXXX
YYWWNNN
24FJ256
Example
GA702
1810017
XXXXX
PIC24



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com