công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD05 bảng dữ liệu(PDF) 374 Page - Microchip Technology

tên linh kiện AD05
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit General Purpose Microcontrollers with 256-Kbyte Flash and 16-Kbyte RAM in Low Pin Count Packages
PDF  416 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

AD05 bảng dữ liệu(HTML) 374 Page - Microchip Technology

Back Button AD05 Datasheet HTML 370Page - Microchip Technology AD05 Datasheet HTML 371Page - Microchip Technology AD05 Datasheet HTML 372Page - Microchip Technology AD05 Datasheet HTML 373Page - Microchip Technology AD05 Datasheet HTML 374Page - Microchip Technology AD05 Datasheet HTML 375Page - Microchip Technology AD05 Datasheet HTML 376Page - Microchip Technology AD05 Datasheet HTML 377Page - Microchip Technology AD05 Datasheet HTML 378Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 374 / 416 page
background image
PIC24FJ256GA705 FAMILY
DS30010118D-page 374
 2016-2018 Microchip Technology Inc.
FIGURE 32-4:
CLKO AND I/O TIMING CHARACTERISTICS
TABLE 32-22: CLKO AND I/O TIMING REQUIREMENTS
AC CHARACTERISTICS
Standard Operating Conditions: 2.0V to 3.6V (unless otherwise stated)
Operating temperature
-40°C
 TA  +85°C for Industrial
-40°C
 TA  +125°C for Extended
Param
No.
Symbol
Characteristic
Min
Typ(1)
Max
Units
Conditions
DO31
TIOR
Port Output Rise Time
—
10
25
ns
DO32
TIOF
Port Output Fall Time
—
10
25
ns
DI35
TINP
INTx Pin High or Low
Time (input)
1—
—
TCY
DI40
TRBP
CNx High or Low Time
(input)
1—
—
TCY
Note 1:
Data in the “Typ” column is at 3.3V, +25°C unless otherwise stated.
Note:
Refer to Figure 32-2 for load conditions.
I/O Pin
(Input)
I/O Pin
(Output)
DI35
Old Value
New Value
DI40
DO31
DO32



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com