công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM2431BSDFHIALVR bảng dữ liệu(PDF) 274 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện AM2431BSDFHIALVR
Giải thích chi tiết về linh kiện  AM243x Sitara™ Microcontrollers
PDF  280 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

AM2431BSDFHIALVR bảng dữ liệu(HTML) 274 Page - Texas Instruments

Back Button AM2431BSDFHIALVR Datasheet HTML 270Page - Texas Instruments AM2431BSDFHIALVR Datasheet HTML 271Page - Texas Instruments AM2431BSDFHIALVR Datasheet HTML 272Page - Texas Instruments AM2431BSDFHIALVR Datasheet HTML 273Page - Texas Instruments AM2431BSDFHIALVR Datasheet HTML 274Page - Texas Instruments AM2431BSDFHIALVR Datasheet HTML 275Page - Texas Instruments AM2431BSDFHIALVR Datasheet HTML 276Page - Texas Instruments AM2431BSDFHIALVR Datasheet HTML 277Page - Texas Instruments AM2431BSDFHIALVR Datasheet HTML 278Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 274 / 280 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
2.652
2.332
0.5
0.3
TYP
16
TYP
16 TYP
0.8 TYP
0.8 TYP
441X
0.55
0.45
PIN 1 ID
(OPTIONAL)
B
17.3
17.1
A
17.3
17.1
(0.6) TYP
(0.6) TYP
(
12.8)
(
10.8)
(
16.8)
(1.45)
(0.662)
FCBGA - 2.657 mm max height
ALV0441A
BALL GRID ARRAY
4225999/A 06/2020
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
BALL A1 CORNER
0.1 C
SEATING PLANE
0.15 C
0.2 C
1 2 3
0.25
C A B
0.1
C
SYMM
SYMM
4 5 6 7 8 9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
R
T
U
V
W
Y
AA
SCALE 0.900



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com