công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L151VCT6 bảng dữ liệu(PDF) 126 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L151VCT6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power 32-bit MCU ARM®-based Cortex®-M3, 256KB Flash, 32KB SRAM, 8KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
PDF  136 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L151VCT6 bảng dữ liệu(HTML) 126 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L151VCT6 Datasheet HTML 122Page - STMicroelectronics STM32L151VCT6 Datasheet HTML 123Page - STMicroelectronics STM32L151VCT6 Datasheet HTML 124Page - STMicroelectronics STM32L151VCT6 Datasheet HTML 125Page - STMicroelectronics STM32L151VCT6 Datasheet HTML 126Page - STMicroelectronics STM32L151VCT6 Datasheet HTML 127Page - STMicroelectronics STM32L151VCT6 Datasheet HTML 128Page - STMicroelectronics STM32L151VCT6 Datasheet HTML 129Page - STMicroelectronics STM32L151VCT6 Datasheet HTML 130Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 126 / 136 page
background image
Package information
STM32L151xC STM32L152xC
126/136
DocID022799 Rev 13
Table 72. WLCSP63, 0.400 mm pitch wafer level chip size package mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
0.540
0.570
0.600
0.0213
0.0224
0.0236
A1
-
0.190
-
-
0.0075
-
A2
-
0.380
-
-
0.0150
-
A3
-
0.025
-
-
0.0010
-
Øb
0.240
0.270
0.300
0.0094
0.0106
0.0118
D
3.193
3.228
3.263
0.1257
0.1271
0.1285
E
4.129
4.164
4.199
0.1626
0.1639
0.1653
e
-
0.400
-
-
0.0157
-
e1
-
2.400
-
-
0.0945
-
e2
-
3.200
-
-
0.1260
-
F
-
0.414
-
-
0.0163
-
G
-
0.482
-
0.0190
-
aaa
-
-
0.100
-
-
0.0039
bbb
-
-
0.100
-
-
0.0039
ccc
-
-
0.100
-
-
0.0039
ddd
-
-
0.050
-
-
0.0020
eee
-
-
0.050
-
-
0.0020



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com