| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32G0 bảng dữ liệu(PDF) 119 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32G0 bảng dữ liệu(HTML) 119 Page - STMicroelectronics |
|
119 / 135 page ![]() DS12232 Rev 4 119/135 STM32G071x8/xB Package information 129 Figure 45. Recommended footprint for UFQFPN48 package 1. Dimensions are expressed in millimeters. L 0.300 0.400 0.500 0.0118 0.0157 0.0197 T - 0.152 - - 0.0060 - b 0.200 0.250 0.300 0.0079 0.0098 0.0118 e - 0.500 - - 0.0197 - ddd - - 0.080 - - 0.0031 1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits. Table 79. UFQFPN48 package mechanical data (continued) Symbol millimeters inches(1) Min Typ Max Min Typ Max 7.30 7.30 0.20 0.30 0.55 0.50 5.80 6.20 6.20 5.60 5.60 5.80 0.75 A0B9_FP_V2 48 1 12 13 24 25 36 37 |