công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCIMX6D4AVT12AD bảng dữ liệu(PDF) 118 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PCIMX6D4AVT12AD
Giải thích chi tiết về linh kiện  i.MX 6Dual/6Quad Automotive and Infotainment Applications Processors
PDF  170 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PCIMX6D4AVT12AD bảng dữ liệu(HTML) 118 Page - NXP Semiconductors

Back Button PCIMX6D4AVT12AD Datasheet HTML 114Page - NXP Semiconductors PCIMX6D4AVT12AD Datasheet HTML 115Page - NXP Semiconductors PCIMX6D4AVT12AD Datasheet HTML 116Page - NXP Semiconductors PCIMX6D4AVT12AD Datasheet HTML 117Page - NXP Semiconductors PCIMX6D4AVT12AD Datasheet HTML 118Page - NXP Semiconductors PCIMX6D4AVT12AD Datasheet HTML 119Page - NXP Semiconductors PCIMX6D4AVT12AD Datasheet HTML 120Page - NXP Semiconductors PCIMX6D4AVT12AD Datasheet HTML 121Page - NXP Semiconductors PCIMX6D4AVT12AD Datasheet HTML 122Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 118 / 170 page
background image
i.MX 6Dual/6Quad Automotive and Infotainment Applications Processors, Rev. 6, 11/2018
118
NXP Semiconductors
Electrical Characteristics
4.12.14.2 MediaLB (MLB) Controller AC Timing Electrical Specifications
This section describes the timing electrical information of the MediaLB module. Figure 81 show the
timing of MediaLB 3-pin interface, and Table 73 and Table 74 lists the MediaLB 3-pin interface timing
characteristics.
Figure 81. MediaLB 3-Pin Timing
Ground = 0.0 V; Load Capacitance = 60 pF; MediaLB speed = 256/512 Fs; Fs = 48 kHz; all timing
parameters specified from the valid voltage threshold as listed below; unless otherwise noted.
Table 73. MLB 256/512 Fs Timing Parameters
Parameter
Symbol
Min
Max
Unit
Comment
MLB_CLK operating frequency1
fmck
11.264
25.6
MHz
256xFs at 44.0 kHz
512xFs at 50.0 kHz
MLB_CLK rise time
tmckr
—3
ns
VIL TO VIH
MLB_CLK fall time
tmckf
—3
ns
VIH TO VIL
MLB_CLK low time2
tmckl
30
14
—
ns
256xFs
512xFs
MLB_CLK high time
tmckh
30
14
—
ns
256xFs
512xFs
MLB_SIG/MLB_DATA receiver input
valid to MLB_CLK falling
tdsmcf
1—
ns
—
MLB_SIG/MLB_DATA receiver input
hold from MLB_CLK low
tdhmcf
tmdzh
—ns
—
MLB_SIG/MLB_DATA output high
impedance from MLB_CLK low
tmcfdz
0tmckl
ns
(see 3)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com