| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32MP157C bảng dữ liệu(PDF) 119 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32MP157C bảng dữ liệu(HTML) 119 Page - STMicroelectronics |
|
119 / 260 page ![]() Port H PH9 ---- - DCMI_D0 LCD_R3 EVENTOUT PH10 ---- - DCMI_D1 LCD_R4 EVENTOUT PH11 ---- - DCMI_D2 LCD_R5 EVENTOUT PH12 ---- - DCMI_D3 LCD_R6 EVENTOUT PH13 UART4_TX FDCAN1_TX - - - - LCD_G2 EVENTOUT PH14 UART4_RX FDCAN1_RX - - - DCMI_D4 LCD_G3 EVENTOUT PH15 ---- - DCMI_D11 LCD_G4 EVENTOUT Port I PI0 ---- - DCMI_D13 LCD_G5 EVENTOUT PI1 ---- - DCMI_D8 LCD_G6 EVENTOUT PI2 ---- - DCMI_D9 LCD_G7 EVENTOUT PI3 ---- - DCMI_D10 - EVENTOUT PI4 - - SAI2_MCLK_A - - DCMI_D5 LCD_B4 EVENTOUT PI5 - - SAI2_SCK_A - - DCMI_VSYNC LCD_B5 EVENTOUT PI6 - - SAI2_SD_A - - DCMI_D6 LCD_B6 EVENTOUT PI7 - - SAI2_FS_A - - DCMI_D7 LCD_B7 EVENTOUT PI8 ---- --- EVENTOUT PI9 UART4_RX FDCAN1_RX - - - - LCD_VSYNC EVENTOUT PI10 USART3_CTS/ USART3_NSS -- ETH1_GMII_ RX_ER/ ETH1_MII_ RX_ER - - LCD_HSYNC EVENTOUT Table 9. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SPI6/SAI2/ USART3/ UART4/5/8/ SDMMC1/2/ SPDIFRX FDCAN1/2/ TIM13/14/ QUADSPI/ SDMMC2/3/ LCD/SPDIFRX SAI2/4/ QUADSPI/ FMC/ SDMMC2/3/ OTG_FS/ OTG_HS DFSDM1/ QUADSPI/ SDMMC1/ MDIOS/ETH1/ DSI SAI4/UART5/ FMC/SDMMC1/ MDIOS UART7/DCMI/ LCD/DSI/RNG UART5/LCD SYS |