công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32G474PBY6XXX bảng dữ liệu(PDF) 113 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32G474PBY6XXX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 170 MHz / 213 DMIPS, 128 KB SRAM, rich analog, math acc, 184 ps 12 chan Hi-res timer
PDF  236 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32G474PBY6XXX bảng dữ liệu(HTML) 113 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32G474PBY6XXX Datasheet HTML 109Page - STMicroelectronics STM32G474PBY6XXX Datasheet HTML 110Page - STMicroelectronics STM32G474PBY6XXX Datasheet HTML 111Page - STMicroelectronics STM32G474PBY6XXX Datasheet HTML 112Page - STMicroelectronics STM32G474PBY6XXX Datasheet HTML 113Page - STMicroelectronics STM32G474PBY6XXX Datasheet HTML 114Page - STMicroelectronics STM32G474PBY6XXX Datasheet HTML 115Page - STMicroelectronics STM32G474PBY6XXX Datasheet HTML 116Page - STMicroelectronics STM32G474PBY6XXX Datasheet HTML 117Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 113 / 236 page
background image
DS12288 Rev 5
113/236
STM32G474xB STM32G474xC STM32G474xE
Electrical characteristics
200
APB2
HRTIM
69.98
65.11
53.68
60.95
µA/MHz
SAI1
2.67
2.48
2.05
2.64
SPI1
1.99
1.86
1.54
2.02
SPI4
1.99
1.86
1.54
2.02
TIM1
10.85
10.13
8.40
9.93
TIM8
10.67
9.96
8.25
9.82
TIM15
4.81
4.48
3.71
4.57
TIM16
3.71
3.45
2.88
3.45
TIM17
3.66
3.41
2.83
3.81
TIM20
10.71
9.99
8.29
10.00
USART1
2.49
2.31
1.91
2.49
SYSCFG/COMP/OPAMP/VREFBUF
1.63
1.52
1.25
0.91
Table 35. Peripheral current consumption (continued)
Bus
Peripheral
Range 1
Boost
mode
Range 1
Normal
mode
Range 2
Low-power
run and
sleep
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More