công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F722RET7TR bảng dữ liệu(PDF) 116 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F722RET7TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Arm Cortex-M7 32b MCUFPU, 462DMIPS, up to 512KB Flash
PDF  229 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F722RET7TR bảng dữ liệu(HTML) 116 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F722RET7TR Datasheet HTML 112Page - STMicroelectronics STM32F722RET7TR Datasheet HTML 113Page - STMicroelectronics STM32F722RET7TR Datasheet HTML 114Page - STMicroelectronics STM32F722RET7TR Datasheet HTML 115Page - STMicroelectronics STM32F722RET7TR Datasheet HTML 116Page - STMicroelectronics STM32F722RET7TR Datasheet HTML 117Page - STMicroelectronics STM32F722RET7TR Datasheet HTML 118Page - STMicroelectronics STM32F722RET7TR Datasheet HTML 119Page - STMicroelectronics STM32F722RET7TR Datasheet HTML 120Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 116 / 229 page
background image
Electrical characteristics
STM32F722xx STM32F723xx
116/229
DS11853 Rev 6
Table 27. Typical and maximum current consumption in Run mode, code with data processing
running from Flash memory on ITCM interface (ART disabled), regulator ON
Symbol Parameter
Conditions
fHCLK (MHz)
Typ
Max(1)
Unit
TA= 25 °C TA=85 °C TA=105 °C
IDD
Supply cur-
rent in
RUN mode
All peripherals
enabled(2)(3)
216
138
151
174.7
184
mA
200
133
141
164.3
174
180
110
131
149.2
159
168
99
117
134
144
144
79
98
111.7
121
60
49
53
64
75
25
27
30
38.3
48
All peripherals
disabled(3)
216
82
96
119.5
131
200
81
89
113.1
124
180
65
85
103.1
114
168
58
76
93.2
104
144
48
67
80.4
91
60
33
36
49.7
60
25
18
21
31.1
41
1. Guaranteed by characterization results.
2. When analog peripheral blocks such as ADCs, DACs, HSE, LSE, HSI, or LSI are ON, an additional power consumption
should be considered.
3. When the ADC is ON (ADON bit set in the ADC_CR2 register), add an additional power consumption of 1.73 mA per ADC
for the analog part.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com