| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
VSC7440 bảng dữ liệu(PDF) 428 Page - Microsemi Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VSC7440 bảng dữ liệu(HTML) 428 Page - Microsemi Corporation |
|
428 / 444 page ![]() VMDS-10492 VSC7440 Datasheet Revision 4.2 411 L2/L3 Enterprise Gigabit Ethernet Switch with 10 Gbps Links 7.3 Pins by Number This section provides a numeric list of the VSC7440 pins. A1 VSS_65 A2 REFCLK_N A3 REFCLK_P A4 S5_RXN A5 S4_RXN A6 S3_RXN A7 S2_RXN A8 S1_RXN A9 S0_RXN A10 P1_D0N A11 P1_D1N A12 P1_D2N A13 P1_D3N A14 P0_D0N A15 P0_D1N A16 P0_D2N A17 P0_D3N A18 VSS_66 B1 CLKOUTPLL_N B2 CLKOUTPLL_P B3 S6_TXN B4 S5_RXP B5 S4_RXP B6 S3_RXP B7 S2_RXP B8 S1_RXP B9 S0_RXP B10 P1_D0P B11 P1_D1P B12 P1_D2P B13 P1_D3P B14 P0_D0P B15 P0_D1P B16 P0_D2P B17 P0_D3P B18 RESERVED_0 C1 S6_RXN C2 S6_RXP C3 S6_TXP C4 S5_TXN C5 S4_TXN C6 S3_TXN C7 S2_TXN C8 S1_TXN C9 S0_TXN C10 VDD_AL_1 C11 VDD_AL_2 C12 VDD_AL_3 C13 VDD_AL_4 C14 VDD_AH_1 C15 VDD_AH_2 C16 VDD_AH_3 C17 VDD_AH_4 C18 RESERVED_1 D1 PCIE_TXN D2 PCIE_TXP D3 VDD_VS_1 D4 S5_TXP D5 S4_TXP D6 S3_TXP D7 S2_TXP D8 S1_TXP D9 S0_TXP D10 SERDES_Rext_1 D11 SERDES_Rext_0 D12 REF_Rext D13 REF_FILT D14 THERMDC D15 THERMDA D16 DDR_DQ13 D17 DDR_DQ10 D18 DDR_DQ8 E1 PCIE_RXN E2 PCIE_RXP E3 VDD_VS_2 E4 VDD_VS_3 E5 VDD_VS_4 E6 VDD_VS_5 E7 VDD_VS_6 E8 VDD_1 E9 VDD_2 E10 VDD_3 E11 VDD_4 E12 VDD_5 E13 VDD_6 E14 VDD_7 E15 DDR_DQ15 E16 DDR_UDM E17 DDR_UDQSn E18 DDR_UDQS F1 S7_RXN F2 S7_RXP F3 S7_TXN F4 S7_TXP F5 VDD_A_1 F6 VDD_A_2 F7 VSS_1 F8 VSS_2 F9 VSS_3 F10 VSS_4 F11 VSS_5 F12 VSS_6 F13 VDD_8 F14 VDD_9 F15 DDR_DQ14 F16 DDR_DQ9 F17 DDR_DQ11 F18 DDR_DQ12 G1 S8_RXN G2 S8_RXP G3 S8_TXN G4 S8_TXP G5 VDD_A_3 G6 VSS_7 |