công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

03N70I-H bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện 03N70I-H
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 700 V (D-S) Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

03N70I-H bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  03N70I-H Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd 03N70I-H Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd 03N70I-H Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd 03N70I-H Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd 03N70I-H Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd 03N70I-H Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd 03N70I-H Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd 03N70I-H Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
TO-220 FULLPAK (HIGH VOLTAGE)
Notes
1. To be used only for process drawing.
2. These dimensions apply to all TO-220, FULLPAK leadframe versions 3 leads.
3. All critical dimensions should C meet Cpk > 1.33.
4. All dimensions include burrs and plating thickness.
5. No chipping or package damage.
E
b
n
d1
L
e
b2
b3
Ø P
L1
d3
D
c
A2
u
V
A1
A
MILLIMETERS
INCHES
DIM.
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
A
4.570
4.830
0.180
0.190
A1
2.570
2.830
0.101
0.111
A2
2.510
2.850
0.099
0.112
b
0.622
0.890
0.024
0.035
b2
1.229
1.400
0.048
0.055
b3
1.229
1.400
0.048
0.055
c
0.440
0.629
0.017
0.025
D
8.650
9.800
0.341
0.386
d1
15.88
16.120
0.622
0.635
d3
12.300
12.920
0.484
0.509
E
10.360
10.630
0.408
0.419
e
2.54 BSC
0.100 BSC
L
13.200
13.730
0.520
0.541
L1
3.100
3.500
0.122
0.138
n
6.050
6.150
0.238
0.242
Ø P
3.050
3.450
0.120
0.136
u
2.400
2.500
0.094
0.098
v
0.400
0.500
0.016
0.020
ECN: X09-0126-Rev. B, 26-Oct-09
DWG: 5972
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
03N70I-H


Số phần tương tự - 03N70I-H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
03N70H-A-HF VBSEMI-03N70H-A-HF Datasheet
2Mb / 8P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
logo
Advanced Power Technolo...
03N70P ADPOW-03N70P Datasheet
83Kb / 6P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
03N70P-A VBSEMI-03N70P-A Datasheet
2Mb / 9P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - 03N70I-H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
04N70BF VBSEMI-04N70BF Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 700 V (D-S) Power MOSFET
2N70L-TF1-T VBSEMI-2N70L-TF1-T Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 700 V (D-S) Power MOSFET
7N70L-TF3-T VBSEMI-7N70L-TF3-T Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 700 V (D-S) Power MOSFET
2763I-A VBSEMI-2763I-A Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 700 V (D-S) Power MOSFET
AP04N70BI-A VBSEMI-AP04N70BI-A Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 700 V (D-S) Power MOSFET
AP04N70BI-H-HF VBSEMI-AP04N70BI-H-HF Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 700 V (D-S) Power MOSFET
AP04N70BI VBSEMI-AP04N70BI Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 700 V (D-S) Power MOSFET
02N70EI-HF VBSEMI-02N70EI-HF Datasheet
1Mb / 7P
   N-Channel 700 V (D-S) Power MOSFET
04N70BI-A-HF VBSEMI-04N70BI-A-HF Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 700 V (D-S) Power MOSFET
2N70L-TF3-T VBSEMI-2N70L-TF3-T Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 700 V (D-S) Power MOSFET
SM7A22NSFP VBSEMI-SM7A22NSFP Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 700 V (D-S) Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com