công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

03N70I-H bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

tên linh kiện 03N70I-H
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 700 V (D-S) Power MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Trang chủ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

03N70I-H bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  03N70I-H Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd 03N70I-H Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd 03N70I-H Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd 03N70I-H Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd 03N70I-H Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd 03N70I-H Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd 03N70I-H Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd 03N70I-H Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
Fig. 18 - For N-Channel
P.W.
Period
dI/dt
Diode recovery
dV/dt
Ripple
≤ 5 %
Body diode forward drop
Re-applied
voltage
Reverse
recovery
current
Body diode forward
current
V
GS = 10 V
a
I
SD
Driver gate drive
D.U.T. l
SD waveform
D.U.T. V
DS waveform
Inductor current
D =
P.W.
Period
+
-
+
+
+
-
-
-
Peak Diode Recovery dV/dt Test Circuit
V
DD
• dV/dt controlled by R
g
• Driver same type as D.U.T.
• I
SD controlled by duty factor “D”
• D.U.T. - device under test
D.U.T.
Circuit layout considerations
• Low stray inductance
• Ground plane
• Low leakage inductance
current transformer
R
g
Note
a. V
GS = 5 V for logic level devices
V
DD
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
03N70I-H


Số phần tương tự - 03N70I-H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
03N70H-A-HF VBSEMI-03N70H-A-HF Datasheet
2Mb / 8P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
logo
Advanced Power Technolo...
03N70P ADPOW-03N70P Datasheet
83Kb / 6P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
03N70P-A VBSEMI-03N70P-A Datasheet
2Mb / 9P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - 03N70I-H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
04N70BF VBSEMI-04N70BF Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 700 V (D-S) Power MOSFET
2N70L-TF1-T VBSEMI-2N70L-TF1-T Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 700 V (D-S) Power MOSFET
7N70L-TF3-T VBSEMI-7N70L-TF3-T Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 700 V (D-S) Power MOSFET
2763I-A VBSEMI-2763I-A Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 700 V (D-S) Power MOSFET
AP04N70BI-A VBSEMI-AP04N70BI-A Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 700 V (D-S) Power MOSFET
AP04N70BI-H-HF VBSEMI-AP04N70BI-H-HF Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 700 V (D-S) Power MOSFET
AP04N70BI VBSEMI-AP04N70BI Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 700 V (D-S) Power MOSFET
02N70EI-HF VBSEMI-02N70EI-HF Datasheet
1Mb / 7P
   N-Channel 700 V (D-S) Power MOSFET
04N70BI-A-HF VBSEMI-04N70BI-A-HF Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 700 V (D-S) Power MOSFET
2N70L-TF3-T VBSEMI-2N70L-TF3-T Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 700 V (D-S) Power MOSFET
SM7A22NSFP VBSEMI-SM7A22NSFP Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 700 V (D-S) Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com