công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MDR150A40 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SanRex Corporation

tên linh kiện MDR150A40
Giải thích chi tiết về linh kiện  DIODE(NON-ISOLATED TYPE)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SANREX [SanRex Corporation]
Trang chủ  http://www.sanrex.com
Logo SANREX - SanRex Corporation

MDR150A40 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SanRex Corporation

  MDR150A40 Datasheet HTML 1Page - SanRex Corporation MDR150A40 Datasheet HTML 2Page - SanRex Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
50 Seaview Blvd. Port Washington, NY 11050-4618 PH.(516)625-1313 FAX(516)625-8845 E-mail: semi@sanrex.com
MDF(R)150A
Maximum Forward Characteristics
1.
2.
Forward Voltage Drop(V)
10
10
Average Forward Current vs.
Power Dissipation
100
50
150
250
200
300
250
200
100
50
150
Average Forward Current(A)
Three Phase
Single Phase
D.C.
160
140
120
100
80
60
300
100
200
Average Forward Current vs.
Allowable Case Temperature
Average Forward Current(A)
Single Phase
D.C.
Three Phase
Cycle Surge Forward Current Rating
(Non-Repetitive)
Time(Cycles)
1500
2000
3000
1000
3500
2500
10
20
50
100
60Hz
Tj=25℃ start
0.
0.
0.
0.
Transient Thermal Impedance
Time
t(sec)
10
-3
10
-2
10
10
10
-1
Junction to case
SanRex
®


Số phần tương tự - MDR150A40

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SanRex Corporation
MDR100A30 SANREX-MDR100A30 Datasheet
90Kb / 2P
   DIODE(NON-ISOLATED TYPE)
MDR100A40 SANREX-MDR100A40 Datasheet
90Kb / 2P
   DIODE(NON-ISOLATED TYPE)
MDR100A50 SANREX-MDR100A50 Datasheet
90Kb / 2P
   DIODE(NON-ISOLATED TYPE)
More results

Mô tả tương tự - MDR150A40

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SanRex Corporation
MDF200A30 SANREX-MDF200A30 Datasheet
91Kb / 2P
   DIODE(NON-ISOLATED TYPE)
MDF100A30 SANREX-MDF100A30 Datasheet
90Kb / 2P
   DIODE(NON-ISOLATED TYPE)
MDF250A30 SANREX-MDF250A30 Datasheet
91Kb / 2P
   DIODE(NON-ISOLATED TYPE)
logo
Diodes Incorporated
DKR200AB60 DIODES-DKR200AB60 Datasheet
102Kb / 2P
   DIODE MODULE( NON-ISOLATED TYPE )
logo
SanRex Corporation
BKR400ABZ50 SANREX-BKR400ABZ50 Datasheet
93Kb / 2P
   SCHOTTKY DIODE MODULE (NON-ISOLATED TYPE)
logo
Murata Manufacturing Co...
MYPMA01218RCF-CCB MURATA1-MYPMA01218RCF-CCB Datasheet
793Kb / 8P
   Non-isolated type
2018
MYPMA01218RCF-CAB MURATA1-MYPMA01218RCF-CAB Datasheet
547Kb / 6P
   Non-isolated type
October 6, 2022
logo
SanRex Corporation
TMG12C60 SANREX-TMG12C60 Datasheet
105Kb / 2P
   TRIAC (NON-ISOLATED TYPE)
TMG8C60 SANREX-TMG8C60 Datasheet
115Kb / 2P
   TRIAC(NON-ISOLATED TYPE)
TMG10C60 SANREX-TMG10C60 Datasheet
117Kb / 2P
   TRIAC(NON-ISOLATED TYPE)
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com