| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32MP151C bảng dữ liệu(PDF) 116 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32MP151C bảng dữ liệu(HTML) 116 Page - STMicroelectronics |
|
116 / 253 page ![]() Port I PI11 - LCD_G6 - - - - - EVENTOUT PI12 ---- -- LCD_HSYNC EVENTOUT PI13 ---- -- LCD_VSYNC EVENTOUT PI14 ---- -- LCD_CLK EVENTOUT PI15 - LCD_G2 - - - - LCD_R0 EVENTOUT Port J PJ0 - LCD_R7 - - - - LCD_R1 EVENTOUT PJ1 ---- -- LCD_R2 EVENTOUT PJ2 ---- -- LCD_R3 EVENTOUT PJ3 ---- -- LCD_R4 EVENTOUT PJ4 ---- -- LCD_R5 EVENTOUT PJ5 ---- -- LCD_R6 EVENTOUT PJ6 ---- -- LCD_R7 EVENTOUT PJ7 ---- -- LCD_G0 EVENTOUT PJ8 UART8_TX - - - - - LCD_G1 EVENTOUT PJ9 UART8_RX - - - - - LCD_G2 EVENTOUT PJ10 ---- -- LCD_G3 EVENTOUT PJ11 ---- -- LCD_G4 EVENTOUT PJ12 - LCD_G3 - - - - LCD_B0 EVENTOUT PJ13 - LCD_G4 - - - - LCD_B1 EVENTOUT PJ14 ---- -- LCD_B2 EVENTOUT Table 9. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SPI6/SAI2/ USART3/ UART4/5/8/ SDMMC1/2/ SPDIFRX TIM13/14/ QUADSPI/ SDMMC2/3/ LCD/SPDIFRX SAI2/4/ QUADSPI/ FMC/ SDMMC2/3/ OTG_FS/ OTG_HS DFSDM1/ QUADSPI/ SDMMC1/ MDIOS/ETH1 SAI4/UART5/ FMC/SDMMC1/ MDIOS UART7/DCMI/ LCD/RNG UART5/LCD SYS |