| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L4P5CE bảng dữ liệu(PDF) 291 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4P5CE bảng dữ liệu(HTML) 291 Page - STMicroelectronics |
|
291 / 310 page ![]() DS12903 Rev1 291/310 STM32L4P5xx Package information 307 Figure 89. WLCSP100 recommended footprint Table 128. WLCSP100 mechanical data Symbol millimeters inches(1) 1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits. Min Typ Max Min Typ Max A 0.525 0.555 0.585 0.0207 0.0219 0.0230 A1 - 0.175 - - 0.0069 - A2 - 0.380 - - 0.0150 - A3(2) 2. Back side coating. - 0.025 - - 0.0010 - Ø b(3) 3. Dimension is measured at the maximum bump diameter parallel to primary datum Z. 0.220 0.250 0.280 0.0087 0.0098 0.0110 D 4.583 4.618 4.653 0.1804 0.1818 0.1832 E 4.107 4.142 4.177 0.1617 0.1631 0.1644 e - 0.400 - - 0.0157 - e1 - 3.600 - - 0.1417 - e2 - 3.600 - - 0.1417 - F - 0.509 - - 0.0200 - G - 0.271 - - 0.0107 - aaa - 0.100 - - 0.0039 - bbb - 0.100 - - 0.0039 - ccc - 0.100 - - 0.0039 - ddd - 0.050 - - 0.0020 - eee - 0.050 - - 0.0020 - BGA_WLCSP_FT_V1 Dsm Dpad |