công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AXP1G09 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74AXP1G09
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-power 2-input AND gate with open-drain
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

74AXP1G09 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

  74AXP1G09 Datasheet HTML 1Page - Nexperia B.V. All rights reserved  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 1 page
background image
© Nexperia B.V. 2017. All rights reserved
74AXP1G09
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
Product data sheet
Rev. 2 — 17 December 2015
4 of 17
Nexperia
74AXP1G09
Low-power 2-input AND gate with open-drain
8.
Limiting values
[1]
The minimum input and output voltage ratings may be exceeded if the input and output current ratings are observed.
9.
Recommended operating conditions
Table 5.
Limiting values
In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 60134). Voltages are referenced to GND (ground = 0 V).
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Max
Unit
VCC
supply voltage
0.5
+3.3
V
IIK
input clamping current
VI <0V
50
-
mA
VI
input voltage
[1]
0.5
+3.3
V
IOK
output clamping current
VO <0 V
50
-
mA
VO
output voltage
[1]
0.5
+3.3
V
IO
output current
VO =0 V to VCC
-
20
mA
ICC
supply current
-
50
mA
IGND
ground current
50
-
mA
Tstg
storage temperature
65
+150
C
Ptot
total power dissipation
Tamb = 40 C to +85 C-
250
mW
Table 6.
Recommended operating conditions
Voltages are referenced to GND (ground = 0 V).
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Max
Unit
VCC
supply voltage
0.7
2.75
V
VI
input voltage
0
2.75
V
VO
output voltage
Active mode
0
VCC
V
Power-down mode; VCC = 0 V
0
2.75
V
Tamb
ambient temperature
40
+85
C
t/V
input transition rise and fall rate
VCC = 0.7 V to 2.75 V
0
200
ns/V



Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com