| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STR720 bảng dữ liệu(PDF) 181 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STR720 bảng dữ liệu(HTML) 181 Page - STMicroelectronics |
|
181 / 401 page ![]() STR720 - UART 181/401 Bit 4:3 = Stop Bits: Number of stop bits selection These bits select the number of stop bits 00: 0.5 stop bits 01: 1 stop bit 10: 1.5 stop bits 11: 2 stop bits Bit 2:0 = Mode: ASC Mode control 000: reserved 001: 8 bit data 010: reserved 011: 7 bit data + parity 100: 9 bit data 101: 8 bit data + wake up bit 110: reserved 111: 8 bit data + parity 1 |