công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS-238Q bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện ADS-238Q
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit, 20MHz, Low Power Sampling A/D Converters
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

ADS-238Q bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  ADS-238Q Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers ADS-238Q Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers ADS-238Q Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers ADS-238Q Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers ADS-238Q Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers ADS-238Q Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers ADS-238Q Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
ADS-238Q
3
®®
Figure 2. ADS-238QTypical Connection Diagram
Figure 3-1. ADS-238Q Transformer Coupled Input
Figure 3-2. ADS-238Q DC Coupled Single Ended Input
+3.3V
Digital
Decoupling
Cap
DGND
AGND
Interfacing
3V Logic
Ferrite Bead
EXC-ELSA35
Minicircuit
T1-6T
RF In
51
68pF
0.01µF
0.01µF
0.01µF
0.01µF
0.1µF
10µF
(+1.65V)
9.5µA
90µA
4.7µF
4.7µF
+
+
+
Ref+ In
(+2.15V)
Ref– In
(+1.15V)
+3.3V
+3.3V
CLK In
(3V Logic)
Bit 12 (LSB)
Bit 2
Bit 1(MSB)
Bit 11
NC
NC
NC
GND
Bias1
Bias2
VCM
VIN+
VS
VIN–
GND
GND
GND
Bit 10
Bit 9
Bit 8
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
34
1
33
44
22
23
11
12
ADS-238Q
Minicircuit
T1-6T
RF In
51
68pF
0.01µF
(+1.65V)
VCM
VIN+
VIN–
INPUT
( 0.5V)
R3
R
R
R
RR
R2
R2
R3
15pF
(R3)/2
OP191GP
OPA642
OPA642
VCM
VIN+
VIN–
+
+
+
+
51W
51W
51W


Số phần tương tự - ADS-238Q

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Murata Power Solutions ...
ADS-238Q MURATA-PS-ADS-238Q Datasheet
85Kb / 7P
12-Bit, 20MHz, Low Power Sampling A/D Converters
More results

Mô tả tương tự - ADS-238Q

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
ADS119 ETC-ADS119 Datasheet
134Kb / 8P
12-Bit, 10MHz, Low-Power Sampling A/D Converters
ADS-112 ETC-ADS-112 Datasheet
73Kb / 6P
12-Bit, 1MHz, Low-Power Sampling A/D Converters
ADS-118 ETC-ADS-118 Datasheet
139Kb / 8P
12-Bit, 5MHz, Low-Power Sampling A/D Converters
ADS-117 ETC-ADS-117 Datasheet
165Kb / 6P
12-Bit, 2MHz, Low-Power Sampling A/D Converters
logo
Sipex Corporation
SP8503 SIPEX-SP8503 Datasheet
167Kb / 12P
12-Bit Sampling A/D Converters
logo
Murata Power Solutions ...
ADS-112 MURATA-PS-ADS-112 Datasheet
156Kb / 6P
12-Bit, 1MHz, Low-Power Sampling A/D Converters
ADS-117 MURATA-PS-ADS-117 Datasheet
153Kb / 6P
12-Bit, 2MHz, Low-Power Sampling A/D Converters
ADS-118 MURATA-PS-ADS-118 Datasheet
181Kb / 8P
12-Bit, 5MHz, Low-Power Sampling A/D Converters
ADS-119 MURATA-PS-ADS-119 Datasheet
136Kb / 8P
12-Bit, 10MHz, Low-Power Sampling A/D Converters
ADS-238Q MURATA-PS-ADS-238Q Datasheet
85Kb / 7P
12-Bit, 20MHz, Low Power Sampling A/D Converters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com