công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAC-12100LC-C bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - DATEL, Inc.

tên linh kiện DAC-12100LC-C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Digital-to-Analog Converters
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DATEL [DATEL, Inc.]
Trang chủ  http://www.datel.com/
Logo DATEL - DATEL, Inc.

DAC-12100LC-C bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - DATEL, Inc.

  DAC-12100LC-C Datasheet HTML 1Page - DATEL, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Part Number DAC-12100LC-C, Digital-to-Analog Converters
Specifications
Number of Channels
1
Resolution
12 Bit
Settling Time
20 ns
Power Consumption
0.650 W
Differential Non-Linearity Error/Other
1.5 LSB
Integral Non-Linearity Error/Other
1.75 LSB
Package Type
CLCC
Required Supply Voltage 1st
5 V
Required Supply Voltage 2nd
-5.2 V
Operating Temp. Range (min)
0 ºC
Operating Temp. Range (max)
+70 ºC
RoHS
Yes
Status
Recommended for new design
12 Bit, 20ns output Settling Time, Digital to Analog (D/A) Converter. 20.48mA (min -1.25V and max 3.0V)
Output Current, Low power, 650mW, typical, Ceramic LCC package, 0°C to +70°C temperature range.
DATEL Innovation & Excellence
DATEL | 120 Forbes Blvd., Suite 125 Mansfield, MA 02048 | Phone: +1-508-964-5131 | www.datel.com
© DATEL is a registered trademark of DATEL, Inc.
4/17/2019 | Page 1 of 1


Số phần tương tự - DAC-12100LC-C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DATEL, Inc.
DAC-12100LC-C DATEL-DAC-12100LC-C Datasheet
334Kb / 7P
12-Bit, 100MHz, Low-Power D/A Converters
More results

Mô tả tương tự - DAC-12100LC-C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS822 TI1-ADS822_15 Datasheet
882Kb / 18P
ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS
logo
DATEL, Inc.
DAC-88GC-2-C DATEL-DAC-88GC-2-C Datasheet
116Kb / 1P
Digital-to-Analog Converters
DAC-88GE-2 DATEL-DAC-88GE-2 Datasheet
116Kb / 1P
Digital-to-Analog Converters
DAC-88GM-2-C DATEL-DAC-88GM-2-C Datasheet
116Kb / 1P
Digital-to-Analog Converters
DAC-HF12BMM DATEL-DAC-HF12BMM Datasheet
115Kb / 1P
Digital-to-Analog Converters
DAC-HF12BMC DATEL-DAC-HF12BMC Datasheet
115Kb / 1P
Digital-to-Analog Converters
DAC-HF10BMM-C DATEL-DAC-HF10BMM-C Datasheet
115Kb / 1P
Digital-to-Analog Converters
DAC-88ME-C DATEL-DAC-88ME-C Datasheet
116Kb / 1P
Digital-to-Analog Converters
DAC-88ME-2 DATEL-DAC-88ME-2 Datasheet
116Kb / 1P
Digital-to-Analog Converters
DAC-88ME DATEL-DAC-88ME Datasheet
116Kb / 1P
Digital-to-Analog Converters
DAC-HP16BME-1 DATEL-DAC-HP16BME-1 Datasheet
115Kb / 1P
Digital-to-Analog Converters
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com