công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16F818T-E/ML bảng dữ liệu(PDF) 154 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16F818T-E/ML
Giải thích chi tiết về linh kiện  18/20-Pin Enhanced Flash Microcontrollers with nanoWatt Technology
PDF  176 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16F818T-E/ML bảng dữ liệu(HTML) 154 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16F818T-E/ML Datasheet HTML 150Page - Microchip Technology PIC16F818T-E/ML Datasheet HTML 151Page - Microchip Technology PIC16F818T-E/ML Datasheet HTML 152Page - Microchip Technology PIC16F818T-E/ML Datasheet HTML 153Page - Microchip Technology PIC16F818T-E/ML Datasheet HTML 154Page - Microchip Technology PIC16F818T-E/ML Datasheet HTML 155Page - Microchip Technology PIC16F818T-E/ML Datasheet HTML 156Page - Microchip Technology PIC16F818T-E/ML Datasheet HTML 157Page - Microchip Technology PIC16F818T-E/ML Datasheet HTML 158Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 154 / 176 page
background image
PIC16F818/819
DS39598E-page 152
 2004 Microchip Technology Inc.
FIGURE 16-19:
TYPICAL, MINIMUM AND MAXIMUM VOL vs. IOL (VDD = 5V, -40
°C TO +125°C)
FIGURE 16-20:
TYPICAL, MINIMUM AND MAXIMUM VOL vs. IOL (VDD = 3V, -40
°C TO +125°C)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0
5
10
15
20
25
IOL (-mA)
Max (125°C)
Max (85°C)
Typ (25°C)
Min (-40°C)
Typical: statistical mean @ 25°C
Maximum: mean + 3
σ (-40°C to +125°C)
Minimum: mean – 3
σ (-40°C to +125°C)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
5
10
15
20
25
IOL (-mA)
Max (125°C)
Max (85°C)
Typ (25°C)
Min (-40°C)
Typical: statistical mean @ 25°C
Maximum: mean + 3
σ (-40°C to +125°C)
Minimum: mean – 3
σ (-40°C to +125°C)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com