công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB91F525DWCPMC bảng dữ liệu(PDF) 190 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện MB91F525DWCPMC
Giải thích chi tiết về linh kiện  32-bit FR81S Microcontroller
PDF  280 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

MB91F525DWCPMC bảng dữ liệu(HTML) 190 Page - Cypress Semiconductor

Back Button MB91F525DWCPMC Datasheet HTML 186Page - Cypress Semiconductor MB91F525DWCPMC Datasheet HTML 187Page - Cypress Semiconductor MB91F525DWCPMC Datasheet HTML 188Page - Cypress Semiconductor MB91F525DWCPMC Datasheet HTML 189Page - Cypress Semiconductor MB91F525DWCPMC Datasheet HTML 190Page - Cypress Semiconductor MB91F525DWCPMC Datasheet HTML 191Page - Cypress Semiconductor MB91F525DWCPMC Datasheet HTML 192Page - Cypress Semiconductor MB91F525DWCPMC Datasheet HTML 193Page - Cypress Semiconductor MB91F525DWCPMC Datasheet HTML 194Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 190 / 280 page
background image
Document Number: 002-04662 Rev. *F
Page 190 of 280
MB91520 Series
(3) Notes on Using A/D Converter
<About the output impedance of the analog input of external circuit>
When the external impedance is too high, the sampling period for analog voltages may not be sufficient. In this case, it is
recommended to connect the capacitor (approx. 0.1 μF) to the analog input pin.
Analog input circuit model
R
C
12-bit A/D
1.9 k
Ω (Max)
8.30 pF (Max)
(4.5 V
≤ AVCC ≤ 5.5 V)
4.3 k
Ω (Max)
8.30 pF (Max)
(3.0 V
≤ AVCC ≤ 3.6 V)
Note: Listed values must be considered as reference values.
R
C
Analog input
Comparator
During sampling: ON



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com