công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB91F525LHCPMC bảng dữ liệu(PDF) 142 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện MB91F525LHCPMC
Giải thích chi tiết về linh kiện  32-bit FR81S Microcontroller
PDF  280 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

MB91F525LHCPMC bảng dữ liệu(HTML) 142 Page - Cypress Semiconductor

Back Button MB91F525LHCPMC Datasheet HTML 138Page - Cypress Semiconductor MB91F525LHCPMC Datasheet HTML 139Page - Cypress Semiconductor MB91F525LHCPMC Datasheet HTML 140Page - Cypress Semiconductor MB91F525LHCPMC Datasheet HTML 141Page - Cypress Semiconductor MB91F525LHCPMC Datasheet HTML 142Page - Cypress Semiconductor MB91F525LHCPMC Datasheet HTML 143Page - Cypress Semiconductor MB91F525LHCPMC Datasheet HTML 144Page - Cypress Semiconductor MB91F525LHCPMC Datasheet HTML 145Page - Cypress Semiconductor MB91F525LHCPMC Datasheet HTML 146Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 142 / 280 page
background image
Document Number: 002-04662 Rev. *F
Page 142 of 280
MB91520 Series
(1-2) Sub clock timing
(TA: -40 °C to +125 °C, VCC = AVCC = 5.0 V ± 10 %/VCC = AVCC = 3.3 V ± 0.3 V, VSS = AVSS = 0.0 V)
Parameter
Symbol
Pin
Name
Conditions
Value
Unit
Remarks
Min
Typ
Max
Source oscillation clock
frequency
FCL
X0A, X1A
-
-
32.768
-
kHz
Source oscillation clock
cycle time
tLCYL
X0A, X1A
-
30.52
-
µs
 X0A,X1A clock timing
X0A
tLCYL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com