công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB91F525BKBPMC1 bảng dữ liệu(PDF) 210 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện MB91F525BKBPMC1
Giải thích chi tiết về linh kiện  32-bit FR81S Microcontroller
PDF  280 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

MB91F525BKBPMC1 bảng dữ liệu(HTML) 210 Page - Cypress Semiconductor

Back Button MB91F525BKBPMC1 Datasheet HTML 206Page - Cypress Semiconductor MB91F525BKBPMC1 Datasheet HTML 207Page - Cypress Semiconductor MB91F525BKBPMC1 Datasheet HTML 208Page - Cypress Semiconductor MB91F525BKBPMC1 Datasheet HTML 209Page - Cypress Semiconductor MB91F525BKBPMC1 Datasheet HTML 210Page - Cypress Semiconductor MB91F525BKBPMC1 Datasheet HTML 211Page - Cypress Semiconductor MB91F525BKBPMC1 Datasheet HTML 212Page - Cypress Semiconductor MB91F525BKBPMC1 Datasheet HTML 213Page - Cypress Semiconductor MB91F525BKBPMC1 Datasheet HTML 214Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 210 / 280 page
background image
Document Number: 002-04662 Rev. *F
Page 210 of 280
MB91520 Series
15. Ordering Information MB91F52xxxD
Part Number
Sub Clock
CSV Initial Value LVD Initial Value
Package*
MB91F526LWDPMC
Yes
ON
ON
LQP・176 pin,
Plastic
MB91F526LJDPMC
OFF
ON
MB91F525LWDPMC
ON
ON
MB91F525LJDPMC
OFF
ON
MB91F524LWDPMC
ON
ON
MB91F524LJDPMC
OFF
ON
MB91F523LWDPMC
ON
ON
MB91F523LJDPMC
OFF
ON
MB91F522LWDPMC
ON
ON
MB91F522LJDPMC
OFF
ON
MB91F526LSDPMC
None
ON
ON
MB91F526LHDPMC
OFF
ON
MB91F525LSDPMC
ON
ON
MB91F525LHDPMC
OFF
ON
MB91F524LSDPMC
ON
ON
MB91F524LHDPMC
OFF
ON
MB91F523LSDPMC
ON
ON
MB91F523LHDPMC
OFF
ON
MB91F522LSDPMC
ON
ON
MB91F522LHDPMC
OFF
ON
MB91F526KWDPMC
Yes
ON
ON
LQS・144 pin,
(Lead pitch 0.5 mm)
Plastic
MB91F526KJDPMC
OFF
ON
MB91F525KWDPMC
ON
ON
MB91F525KJDPMC
OFF
ON
MB91F524KWDPMC
ON
ON
MB91F524KJDPMC
OFF
ON
MB91F523KWDPMC
ON
ON
MB91F523KJDPMC
OFF
ON
MB91F522KWDPMC
ON
ON
MB91F522KJDPMC
OFF
ON
MB91F526KSDPMC
None
ON
ON
MB91F526KHDPMC
OFF
ON
MB91F525KSDPMC
ON
ON
MB91F525KHDPMC
OFF
ON
MB91F524KSDPMC
ON
ON
MB91F524KHDPMC
OFF
ON
MB91F523KSDPMC
ON
ON
MB91F523KHDPMC
OFF
ON
MB91F522KSDPMC
ON
ON
MB91F522KHDPMC
OFF
ON



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com