| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST72324J2T bảng dữ liệu(PDF) 145 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST72324J2T bảng dữ liệu(HTML) 145 Page - STMicroelectronics |
|
145 / 156 page ![]() ST72324J/K 145/156 PACKAGE MECHANICAL DATA (Cont’d) Figure 100. 42-Pin Plastic Dual In-Line Package, Shrink 600-mil Width Figure 101. 32-Pin Plastic Dual In-Line Package, Shrink 400-mil Width Dim. mm inches Min Typ Max Min Typ Max A 5.08 0.200 A1 0.51 0.020 A2 3.05 3.81 4.57 0.120 0.150 0.180 b 0.38 0.46 0.56 0.015 0.018 0.022 b2 0.89 1.02 1.14 0.035 0.040 0.045 c 0.23 0.25 0.38 0.009 0.010 0.015 D 36.58 36.83 37.08 1.440 1.450 1.460 E 15.24 16.00 0.600 0.630 E1 12.70 13.72 14.48 0.500 0.540 0.570 e 1.78 0.070 eA 15.24 0.600 eB 18.54 0.730 eC 1.52 0.000 0.060 L 2.54 3.30 3.56 0.100 0.130 0.140 Number of Pins N 42 E E1 eA eB E 0.015 GAGE PLANE eC eB D e b b2 A2 A1 c L A Dim. mm inches Min Typ Max Min Typ Max A 3.56 3.76 5.08 0.140 0.148 0.200 A1 0.51 0.020 A2 3.05 3.56 4.57 0.120 0.140 0.180 b 0.36 0.46 0.58 0.014 0.018 0.023 b1 0.76 1.02 1.40 0.030 0.040 0.055 C 0.20 0.25 0.36 0.008 0.010 0.014 D 27.43 28.45 1.080 1.100 1.120 E 9.91 10.41 11.05 0.390 0.410 0.435 E1 7.62 8.89 9.40 0.300 0.350 0.370 e 1.78 0.070 eA 10.16 0.400 eB 12.70 0.500 eC 1.40 0.055 L 2.54 3.05 3.81 0.100 0.120 0.150 Number of Pins N 32 D b2 b e A A1 A2 L E1 E eC C eA eB |