công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD4S240038G17-2 bảng dữ liệu (PDF) - A-Data Technology

AD4S240038G17-2 Datasheet PDF - A-Data Technology
tên linh kiện AD4S240038G17-2
tải về  AD4S240038G17-2 tải về

kích thước tập tin   401.82 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  A-DATA [A-Data Technology]
Trang chủ  https://www.adata.com
Logo A-DATA - A-Data Technology
Giải thích chi tiết về linh kiện High speed up to 2400MHz

AD4S240038G17-2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
AD4S240038G17-2 Datasheet PDF - A-Data Technology

tên linh kiện AD4S240038G17-2
tải về  AD4S240038G17-2 Click to download

kích thước tập tin   401.82 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  A-DATA [A-Data Technology]
Trang chủ  https://www.adata.com
Logo A-DATA - A-Data Technology
Giải thích chi tiết về linh kiện High speed up to 2400MHz

AD4S240038G17-2 bảng dữ liệu (HTML) - A-Data Technology

AD4S240038G17-2 Datasheet HTML 1Page - A-Data Technology AD4S240038G17-2 Datasheet HTML 2Page - A-Data Technology



Số phần tương tự - AD4S240038G17-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
A-Data Technology
AD4S2133W4G15-2 A-DATA-AD4S2133W4G15-2 Datasheet
365Kb / 2P
   New generation DDR4 performance
AD4S2133W4G15-B A-DATA-AD4S2133W4G15-B Datasheet
365Kb / 2P
   New generation DDR4 performance
AD4S2133W4G15-R A-DATA-AD4S2133W4G15-R Datasheet
365Kb / 2P
   New generation DDR4 performance
AD4S2133W4G15-S A-DATA-AD4S2133W4G15-S Datasheet
365Kb / 2P
   New generation DDR4 performance
AD4S2133W8G15-2 A-DATA-AD4S2133W8G15-2 Datasheet
365Kb / 2P
   New generation DDR4 performance
More results


Mô tả tương tự - AD4S240038G17-2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
A-Data Technology
DDR42400 A-DATA-DDR42400 Datasheet
394Kb / 2P
   High speed up to 2400MHz
logo
Vecow Co., Ltd.
EMBC-3000 VECOW-EMBC-3000 Datasheet
852Kb / 2P
   DDR4 2400MHz memory, up to 32GB
logo
Taoglas antenna solutio...
WCM.01.0151W TAOGLAS-WCM.01.0151W Datasheet
4Mb / 30P
   2400MHz to 2500MHz Antenna
logo
A-Data Technology
DDR3L A-DATA-DDR3L Datasheet
438Kb / 2P
   High speed up to 1600MHz
DDR2 A-DATA-DDR2 Datasheet
372Kb / 2P
   High speed up to 800MHz
DDR3 A-DATA-DDR3 Datasheet
434Kb / 2P
   High speed up to 1600MHz
DDR42133 A-DATA-DDR42133 Datasheet
401Kb / 2P
   High speed up to 2133MHz
logo
Rohm
BR25L640F-WE2 ROHM-BR25L640F-WE2 Datasheet
577Kb / 17P
   High speed clock action up to 5MHz(Max)
logo
List of Unclassifed Man...
CA14 ETC2-CA14 Datasheet
675Kb / 7P
   2400MHz to 2500MHz WLAN/WIFI/Bluetooth/Zigbee
logo
RF Micro Devices
RFDA2077 RFMD-RFDA2077 Datasheet
1Mb / 11P
   DIGITAL CONTROLLED VARIABLE GAIN AMPLIFIER 1700MHz to 2400MHz
More results




Giới thiệu về A-Data Technology


Công nghệ A-Data là một công ty có trụ sở tại Đài Loan chuyên thiết kế và sản xuất các sản phẩm bộ nhớ và lưu trữ.
Công ty được thành lập vào năm 2002 và có sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu, với các hoạt động và cơ sở ở các quốc gia khác nhau trên khắp châu Á, châu Âu và châu Mỹ.
A-DATA cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm các mô-đun bộ nhớ, ổ đĩa trạng thái rắn (SSD), thẻ nhớ flash và các thiết bị lưu trữ khác.
Công ty được biết đến với các sản phẩm chất lượng cao, giá cả cạnh tranh và đổi mới trong ngành công nghiệp bộ nhớ và lưu trữ.
A-DATA làm việc chặt chẽ với khách hàng của mình để cung cấp các giải pháp lưu trữ và bộ nhớ tùy chỉnh đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu cụ thể của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com