công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM-A80B-FREQ bảng dữ liệu (PDF) - List of Unclassifed Manufacturers

SM-A80B-FREQ Datasheet PDF - List of Unclassifed Manufacturers
tên linh kiện SM-A80B-FREQ
tải về  SM-A80B-FREQ tải về

kích thước tập tin   257.68 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers
Giải thích chi tiết về linh kiện CRYSTAL CLOCK OSCILLATORS

SM-A80B-FREQ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SM-A80B-FREQ Datasheet PDF - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện SM-A80B-FREQ
tải về  SM-A80B-FREQ Click to download

kích thước tập tin   257.68 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers
Giải thích chi tiết về linh kiện CRYSTAL CLOCK OSCILLATORS

SM-A80B-FREQ bảng dữ liệu (HTML) - List of Unclassifed Manufacturers

SM-A80B-FREQ Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers SM-A80B-FREQ Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers

SM-A80B-FREQ Thông tin chi tiết sản phẩm

[NEL]



Description

The HS-800/810 Series of quartz crystal oscillators provide MECL 10K and 10KH series compatible signals in industry standard four-pin DIP hermetic packages.. Systems designers may now specify space-saving, cost-effective packaged ECL oscillators to meet their timing requirements.



Features

• Wide frequency range–15.0MHz to 250.0MHz

• User specified tolerance available

• Will withstand vapor phase temperatures of 253°C for 4 minutes maximum

• Space-saving alternative to discrete component oscillators

• High shock resistance, to 3000g

• All metal, resistance weld, hermetically sealed package

• Low Jitter

• MECL 10K and 10KH series compatible output on Pin 8

• High Q Crystal actively tuned oscillator circuit

• Power supply decoupling internal

• No internal PLL avoids cascading PLL problems

• High frequencies due to proprietary design

• Gold plated leads - Solder dipped leads available upon request



 




Số phần tương tự - SM-A80B-FREQ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nel Frequency Controls,...
SM-A80B-FREQ NEL-SM-A80B-FREQ Datasheet
260Kb / 2P
   ECL
More results


Mô tả tương tự - SM-A80B-FREQ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nel Frequency Controls,...
HS-600 NEL-HS-600 Datasheet
297Kb / 2P
   Crystal Clock Oscillators
logo
List of Unclassifed Man...
HS-2870 ETC1-HS-2870 Datasheet
362Kb / 2P
   CRYSTAL CLOCK OSCILLATORS
SC-A1440 ETC1-SC-A1440 Datasheet
278Kb / 2P
   CRYSTAL CLOCK OSCILLATORS
logo
Nel Frequency Controls,...
SD-B2980 NEL-SD-B2980 Datasheet
50Kb / 2P
   CRYSTAL CLOCK OSCILLATORS
SJ-160 NEL-SJ-160 Datasheet
258Kb / 2P
   CRYSTAL CLOCK OSCILLATORS
SJ-B2870 NEL-SJ-B2870 Datasheet
381Kb / 2P
   CRYSTAL CLOCK OSCILLATORS
SK-A2D00 NEL-SK-A2D00 Datasheet
255Kb / 2P
   CRYSTAL CLOCK OSCILLATORS
logo
Wolfgang Knap
22SMOP WK-22SMOP Datasheet
98Kb / 1P
   Crystal Clock Oscillators
32SMOP WK-32SMOP Datasheet
100Kb / 1P
   Crystal Clock Oscillators
logo
List of Unclassifed Man...
SJ460 ETC-SJ460 Datasheet
256Kb / 2P
   CRYSTAL CLOCK OSCILLATORS
SC-A1420 ETC1-SC-A1420 Datasheet
41Kb / 2P
   Crystal Clock Oscillators
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com