công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

T1180P6-SD-F bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

T1180P6-SD-F Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện T1180P6-SD-F
tải về  T1180P6-SD-F tải về

kích thước tập tin   87.87 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Silicon PIN Photodiode

T1180P6-SD-F Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
T1180P6-SD-F Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện T1180P6-SD-F
tải về  T1180P6-SD-F Click to download

kích thước tập tin   87.87 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Silicon PIN Photodiode

T1180P6-SD-F bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix

T1180P6-SD-F Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix T1180P6-SD-F Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix T1180P6-SD-F Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix T1180P6-SD-F Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix T1180P6-SD-F Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix

T1180P6-SD-F Thông tin chi tiết sản phẩm

• Package type: chip
• Package form: single chip
• Dimensions (L x W x H in mm): 0.67 x 0.3 x 0.28
• Radiant sensitive area (in mm2): 0.055
• Peak sensitivity wavelength: 810 nm
• High photo sensitivity
• Suitable for visible light and near infrared
radiation
• Fast response times
• Angle of half sensitivity: ϕ = ± 60°




Số phần tương tự - T1180P6-SD-F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pulse A Technitrol Comp...
T1180 PULSE-T1180 Datasheet
154Kb / 8P
   TRANSFORMERS
T1180NL PULSE-T1180NL Datasheet
154Kb / 8P
   TRANSFORMERS
More results


Mô tả tương tự - T1180P6-SD-F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TEMIC Semiconductors
BPW41N TEMIC-BPW41N Datasheet
99Kb / 5P
   Silicon PIN Photodiode
logo
OPTEK Technologies
OP910 OPTEK-OP910 Datasheet
127Kb / 2P
   PIN SILICON PHOTODIODE
logo
Vishay Siliconix
BPV23NF VISHAY-BPV23NF Datasheet
105Kb / 6P
   Silicon PIN Photodiode
Rev. 3, 16-Nov-99
VEMD11940FX01 VISHAY-VEMD11940FX01 Datasheet
220Kb / 6P
   Silicon PIN Photodiode
Rev. 1.0, 09-Jan-14
VBPW34FAS VISHAY-VBPW34FAS_11 Datasheet
164Kb / 8P
   Silicon PIN Photodiode
Rev. 1.2, 24-Aug-11
TEFD4300 VISHAY-TEFD4300_14 Datasheet
93Kb / 5P
   Silicon PIN Photodiode
Rev. 1.2, 04-Aug-14
BPV23NF VISHAY-BPV23NF_11 Datasheet
126Kb / 5P
   Silicon PIN Photodiode
Rev. 1.8, 24-Aug-11
T1110P6 VISHAY-T1110P6_14 Datasheet
79Kb / 4P
   Silicon PIN Photodiode
Rev. 1.5, 21-May-14
T1187P6 VISHAY-T1187P6 Datasheet
101Kb / 5P
   Silicon PIN Photodiode
Rev. 1.1, 14-Apr-15
VEMD6060X01 VISHAY-VEMD6060X01 Datasheet
168Kb / 8P
   Silicon PIN Photodiode
Rev. 1.0, 14-Jan-16
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com