công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS71116AGU-7I bảng dữ liệu (PDF) - GSI Technology

GS71116AGU-7I Datasheet PDF - GSI Technology
tên linh kiện GS71116AGU-7I
tải về  GS71116AGU-7I tải về

kích thước tập tin   122.45 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  GSI [GSI Technology]
Trang chủ  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology
Giải thích chi tiết về linh kiện 64K x 16 1Mb Asynchronous SRAM

GS71116AGU-7I Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
GS71116AGU-7I Datasheet PDF - GSI Technology

tên linh kiện GS71116AGU-7I
tải về  GS71116AGU-7I Click to download

kích thước tập tin   122.45 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  GSI [GSI Technology]
Trang chủ  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology
Giải thích chi tiết về linh kiện 64K x 16 1Mb Asynchronous SRAM

GS71116AGU-7I bảng dữ liệu (HTML) - GSI Technology

Back Button GS71116AGU-7I Datasheet HTML 1Page - GSI Technology GS71116AGU-7I Datasheet HTML 2Page - GSI Technology GS71116AGU-7I Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS71116AGU-7I Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS71116AGU-7I Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS71116AGU-7I Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS71116AGU-7I Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS71116AGU-7I Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS71116AGU-7I Datasheet HTML 9Page - GSI Technology GS71116AGU-7I Datasheet HTML 10Page - GSI Technology Next Button 

GS71116AGU-7I Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
The GS71116A is a high speed CMOS static RAM organized as 65,536-words by 16-bits. Static design eliminates the need for external clocks or timing strobes. Operating on a single 3.3 V power supply and all inputs and outputs are TTLcompatible. The GS71116A is available in a 6 mm x 8 mm Fine Pitch BGA package, as well as in 400 mil SOJ and 400 mil TSOP Type-II packages.

Features
• Fast access time: 7, 8, 10, 12 ns
• CMOS low power operation: 145/125/100/85 mA at minimum cycle time
• Single 3.3 V power supply
• All inputs and outputs are TTL-compatible
• Byte control
• Fully static operation
• Industrial Temperature Option: –40° to 85°C
• Package line up
    J: 400 mil, 44-pin SOJ package
    TP: 400 mil, 44-pin TSOP Type II package
    GP: Pb-Free 400 mil, 3244-pin TSOP Type II package
    U: 6 mm x 8 mm Fine Pitch Ball Grid Array package
    GU: Pb-Free 6 mm x 8 mm Fine Pitch Ball Grid Array package
• Pb-Free TSOP-II and FP-BGA packages available




Số phần tương tự - GS71116AGU-7I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
GS71116AGU-7I ETC1-GS71116AGU-7I Datasheet
398Kb / 16P
   1Mb Asynchronous SRAM
More results


Mô tả tương tự - GS71116AGU-7I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GSI Technology
GS71216TP GSI-GS71216TP Datasheet
184Kb / 12P
   64K x 16 1Mb Asynchronous SRAM
logo
List of Unclassifed Man...
GS71116TP ETC1-GS71116TP Datasheet
220Kb / 15P
   1Mb Asynchronous SRAM
GS71116ATP ETC1-GS71116ATP Datasheet
398Kb / 16P
   1Mb Asynchronous SRAM
logo
GSI Technology
GS71108TP GSI-GS71108TP Datasheet
271Kb / 14P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
logo
List of Unclassifed Man...
GS71108ATP ETC2-GS71108ATP_06 Datasheet
641Kb / 16P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
logo
ON Semiconductor
N01L63W3A ONSEMI-N01L63W3A Datasheet
647Kb / 10P
   1Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 64K 횞 16 bit
July 2008 - Rev. 9
logo
List of Unclassifed Man...
GS71108ATP ETC-GS71108ATP Datasheet
410Kb / 14P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
logo
ON Semiconductor
N01L63W2A ONSEMI-N01L63W2A Datasheet
657Kb / 10P
   1Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 64K 횞 16 bit
July 2008 - Rev. 9
logo
GSI Technology
GS71208TP GSI-GS71208TP Datasheet
382Kb / 11P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
GS71024 GSI-GS71024 Datasheet
278Kb / 13P
   64K x 24 1.5Mb Asynchronous SRAM
More results




Giới thiệu về GSI Technology


GSI Technology is a semiconductor company that designs, develops, and markets high-performance memory products for networking, telecommunications, and military applications. The company was founded in 1995 and is headquartered in Sunnyvale, California.

GSI Technology's products include static random-access memory (SRAM) devices, which are used for high-speed memory access in networking and telecommunications equipment, as well as in military and aerospace systems. The company's SRAMs feature low latency and high bandwidth, which makes them suitable for applications that require fast and reliable memory access.

In addition to its memory products, GSI Technology also offers customized solutions for customers with specific requirements. The company's design and development capabilities allow it to create products tailored to customer needs, including specialized memory architectures and custom packaging options.

GSI Technology has a global customer base, with products sold in North America, Asia, and Europe. The company's customers include original equipment manufacturers (OEMs) and other companies in the networking, telecommunications, military, and aerospace industries.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com