công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC75172B bảng dữ liệu (PDF) - Motorola, Inc

MC75172B Datasheet PDF - Motorola, Inc
tên linh kiện MC75172B
tải về  MC75172B tải về

kích thước tập tin   115.63 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện Quad EIA-485 Line Drivers

MC75172B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC75172B Datasheet PDF - Motorola, Inc

tên linh kiện MC75172B
tải về  MC75172B Click to download

kích thước tập tin   115.63 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện Quad EIA-485 Line Drivers

MC75172B bảng dữ liệu (HTML) - Motorola, Inc

Back Button MC75172B Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC75172B Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC75172B Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC75172B Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC75172B Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC75172B Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC75172B Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC75172B Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC75172B Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC75172B Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc Next Button 

MC75172B Thông tin chi tiết sản phẩm

The Motorola MC75172B/174B Quad Line drivers are differential high speed drivers designed to comply with the EIA–485 Standard. Features include three–state outputs, thermal shutdown, and output current limiting in both directions. These devices also comply with EIA–422–A, and CCITT Recommendations V.11 and X.27.

The MC75172B/174B are optimized for balanced multipoint bus transmission at rates in excess of 10 MBPS. The outputs feature wide common mode voltage range, making them suitable for party line applications in noisy environments. The current limit and thermal shutdown features protect the devices from line fault conditions. These devices offer optimum performance when used with the MC75173 and MC75175 line receivers.

Both devices are available in 16–pin plastic DIP and 20–pin wide body surface mount packages.



• Meets EIA–485 Standard for Party Line Operation

• Meets EIA–422–A and CCITT Recommendations V.11 and X.27

• Operating Ambient Temperature: –40°C to +85°C

• High Impedance Outputs

• Common Mode Output Voltage Range: –7 to 12 V

• Positive and Negative Current Limiting

• Transmission Rates in Excess of 10 MBPS

• Thermal Shutdown at 150°C Junction Temperature, (±20°C)

• Single 5.0 V Supply

• Pin Compatible with TI SN75172/4 and NS µA96172/4

• Interchangeable with MC3487 and AM26LS31 for EIA–422–A Applications




Số phần tương tự - MC75172B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC75172B ONSEMI-MC75172B Datasheet
180Kb / 12P
   QUAD EIA-485 LINE DRIVERS
1996 REV 1
MC75172B ONSEMI-MC75172B Datasheet
122Kb / 13P
   Quad EIA??85 Line Drivers with Three?뭆tate Outputs
July, 2006 ??Rev. 4
MC75172BDW ONSEMI-MC75172BDW Datasheet
180Kb / 12P
   QUAD EIA-485 LINE DRIVERS
1996 REV 1
MC75172BDW ONSEMI-MC75172BDW Datasheet
122Kb / 13P
   Quad EIA??85 Line Drivers with Three?뭆tate Outputs
July, 2006 ??Rev. 4
MC75172BDW ONSEMI-MC75172BDW Datasheet
193Kb / 14P
   Quad EIA??85 Line Drivers
March, 2006 ??Rev. 3
More results






Giới thiệu về Motorola, Inc


Motorola, Inc. là một công ty viễn thông đa quốc gia Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1928. Nó có trụ sở tại Schaumburg, Illinois và là một trong những nhà cung cấp điện thoại di động, thiết bị viễn thông và chất bán dẫn lớn nhất. Trong suốt lịch sử của mình, Motorola được biết đến với sự đổi mới trong lĩnh vực viễn thông, bao gồm cả sự phát triển của điện thoại di động thương mại đầu tiên trên thế giới, Dynatac và máy nhắn tin hai chiều đầu tiên của thế giới, The PageBoy.

Năm 2011, Motorola chia thành hai công ty riêng biệt: Motorola Mobility và Motorola Solutions. Motorola Mobility sau đó đã được Google mua lại vào năm 2012 và hiện là công ty con của Lenovo. Motorola Solutions tập trung vào các giải pháp truyền thông thương mại và an toàn công cộng và công nghiệp. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm radio hai chiều, thiết bị điện toán di động và thiết bị cơ sở hạ tầng mạng.

Motorola là một trong những người tiên phong của ngành công nghiệp điện thoại di động và có một lịch sử phong phú về đổi mới và tiến bộ công nghệ. Di sản của công ty tiếp tục thông qua các công ty con và công nghệ và sản phẩm tiếp tục được sử dụng trên toàn thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com