công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM806TM6E bảng dữ liệu (PDF) - STMicroelectronics

STM806TM6E Datasheet PDF - STMicroelectronics
tên linh kiện STM806TM6E
tải về  STM806TM6E tải về

kích thước tập tin   445.08 Kbytes
Page   31 Pages
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
Giải thích chi tiết về linh kiện 3V Supervisor with Battery Switchover

STM806TM6E Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
STM806TM6E Datasheet PDF - STMicroelectronics

tên linh kiện STM806TM6E
tải về  STM806TM6E Click to download

kích thước tập tin   445.08 Kbytes
Page   31 Pages
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
Giải thích chi tiết về linh kiện 3V Supervisor with Battery Switchover

STM806TM6E bảng dữ liệu (HTML) - STMicroelectronics

Back Button STM806TM6E Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STM806TM6E Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STM806TM6E Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM806TM6E Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM806TM6E Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM806TM6E Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM806TM6E Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM806TM6E Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM806TM6E Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM806TM6E Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button 

STM806TM6E Thông tin chi tiết sản phẩm

SUMMARY DESCRIPTION
The STM690/704/795/802/804/805/806 Supervisors are self-contained devices which provide microprocessor supervisory functions with the ability to non-volatize and write-protect external LPSRAM. A precision voltage reference and comparator monitors the VCC input for an out-of-tolerance condition. When an invalid VCC condition occurs, the reset output (RST) is forced low (or high in the case of RST). These devices also offer a watchdog timer (except for STM704/795/806) as well as a power-fail comparator (except for STM795) to provide the system with an early warning of impending power failure.
These devices are available in a standard 8-pin SOIC package or a space-saving 8-pin TSSOP package.

FEATURES SUMMARY
■ RST OR RST OUTPUTS
■ NVRAM SUPERVISOR FOR EXTERNAL LPSRAM
■ CHIP-ENABLE GATING (STM795 only) FOR EXTERNAL LPSRAM (7ns max PROP DELAY)
■ MANUAL (PUSH-BUTTON) RESET INPUT
■ 200ms (TYP) trec
■ WATCHDOG TIMER - 1.6sec (TYP)
■ AUTOMATIC BATTERY SWITCHOVER
■ LOW BATTERY SUPPLY CURRENT - 0.4µA (TYP)
■ POWER-FAIL COMPARATOR (PFI/PFO)
■ LOW SUPPLY CURRENT - 40µA (TYP)
■ GUARANTEED RST (RST) ASSERTION DOWN TO VCC = 1.0V
■ OPERATING TEMPERATURE: –40°C to 85°C (Industrial Grade)




Số phần tương tự - STM806TM6E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM806TM6E STMICROELECTRONICS-STM806TM6E Datasheet
657Kb / 32P
   3V Supervisor with Battery Switchover
STM806TM6E STMICROELECTRONICS-STM806TM6E Datasheet
960Kb / 42P
   3 V supervisor with battery switchover
More results


Mô tả tương tự - STM806TM6E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM690 STMICROELECTRONICS-STM690_06 Datasheet
657Kb / 32P
   3V Supervisor with Battery Switchover
STM1403 STMICROELECTRONICS-STM1403 Datasheet
162Kb / 9P
   3V FIPS-140 Security Supervisor with Battery Switchover
STM1404 STMICROELECTRONICS-STM1404 Datasheet
199Kb / 9P
   Security Supervisor with Battery Switchover
STM690A STMICROELECTRONICS-STM690A Datasheet
773Kb / 37P
   5V Supervisor with Battery Switchover
STM690 STMICROELECTRONICS-STM690_10 Datasheet
960Kb / 42P
   3 V supervisor with battery switchover
STM690A STMICROELECTRONICS-STM690A_10 Datasheet
1Mb / 43P
   5 V supervisor with battery switchover
STM1403 STMICROELECTRONICS-STM1403_08 Datasheet
361Kb / 34P
   3 V FIPS-140 security supervisor with battery switchover
STM1404 STMICROELECTRONICS-STM1404_08 Datasheet
370Kb / 35P
   3 V FIPS-140 security supervisor with battery switchover
logo
Micro Analog systems
MCP7952X MAS-MCP7952X Datasheet
946Kb / 50P
   3V SPI Real-Time Clock Calendar with Battery Switchover
logo
Microchip Technology
MCP79510-IMS MICROCHIP-MCP79510-IMS Datasheet
946Kb / 50P
   3V SPI Real-Time Clock Calendar with Battery Switchover
11/29/11
More results




Giới thiệu về STMicroelectronics


STMicroelectronics là một nhà sản xuất điện tử và bán dẫn đa quốc gia có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ.

Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm vi điều khiển, cảm biến, bộ khuếch đại công suất và mạch tích hợp cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.

Được thành lập vào năm 1987, STMicroelectronics có hoạt động tại hơn 100 quốc gia và là một trong những công ty bán dẫn lớn nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com