công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4115 bảng dữ liệu (PDF) - Central Semiconductor Corp

1N4115 Datasheet PDF - Central Semiconductor Corp
tên linh kiện 1N4115
tải về  1N4115 tải về

kích thước tập tin   433.58 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  CENTRAL [Central Semiconductor Corp]
Trang chủ  http://www.centralsemi.com
Logo CENTRAL - Central Semiconductor Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Consolidated shipping options

1N4115 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1N4115 Datasheet PDF - Central Semiconductor Corp

tên linh kiện 1N4115
tải về  1N4115 Click to download

kích thước tập tin   433.58 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  CENTRAL [Central Semiconductor Corp]
Trang chủ  http://www.centralsemi.com
Logo CENTRAL - Central Semiconductor Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Consolidated shipping options

1N4115 bảng dữ liệu (HTML) - Central Semiconductor Corp

1N4115 Datasheet HTML 1Page - Central Semiconductor Corp 1N4115 Datasheet HTML 2Page - Central Semiconductor Corp 1N4115 Datasheet HTML 3Page - Central Semiconductor Corp

1N4115 Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR 1N4099 series silicon Zener diode is designed for low leakage, low current, and low noise applications.



MAXIMUM RATINGS: (TA=25°C)                   SYMBOL        UNITS

Power Dissipation                                        PD           250 mW

Operating and Storage Junction Temperature   TJ, Tstg      -65 to +200 °C




Số phần tương tự - 1N4115

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Compensated Deuices Inc...
1N4115 CDI-DIODE-1N4115 Datasheet
98Kb / 2P
   LOW CURRENT OPERATION AT 250 uA
logo
Micro Commercial Compon...
1N4115 MCC-1N4115 Datasheet
201Kb / 5P
   500mW Silicon Zener Diodes
logo
Knox Semiconductor, Inc
1N4115 KNOX-1N4115 Datasheet
37Kb / 1P
   LOW LEVEL ZENER DIODES LOW CURRENT: 250關A - LOW NOISE
logo
Microsemi Corporation
1N4115 MICROSEMI-1N4115 Datasheet
86Kb / 2P
   SILICON 500mA LOW NOISE ZENER DIODES
1N4115 MICROSEMI-1N4115 Datasheet
109Kb / 2P
   SILICON 400mA LOW NOISE ZENER DIODES
More results


Mô tả tương tự - 1N4115

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Central Semiconductor C...
1N4614 CENTRAL-1N4614 Datasheet
431Kb / 3P
   Consolidated shipping options
CBR1 CENTRAL-CBR1 Datasheet
664Kb / 3P
   Consolidated shipping options
logo
Tripp Lite. All Rights ...
SRCASE4U TRIPPLITE-SRCASE4U Datasheet
171Kb / 2P
   4U ABS Server Rack Equipment Shipping Case
SRCASE6U TRIPPLITE-SRCASE6U Datasheet
181Kb / 2P
   6U ABS Server Rack Equipment Shipping Case
SRCASE2U TRIPPLITE-SRCASE2U Datasheet
164Kb / 2P
   2U ABS Server Rack Equipment Shipping Case
SRCASE10U TRIPPLITE-SRCASE10U Datasheet
198Kb / 2P
   10U ABS Server Rack Equipment Shipping Case
logo
Artesyn Technologies
LDS70 ARTESYN-LDS70 Datasheet
973Kb / 3P
   Dimming options
LDS150 ARTESYN-LDS150 Datasheet
1,019Kb / 3P
   Dimming options
LDS100 ARTESYN-LDS100 Datasheet
998Kb / 3P
   Dimming options
logo
Littelfuse
K1500GRP LITTELFUSE-K1500GRP Datasheet
306Kb / 8P
   Packing Options
More results




Giới thiệu về Central Semiconductor Corp


Corp bán dẫn trung tâm là nhà cung cấp hàng đầu các chất bán dẫn rời rạc và các thành phần thụ động.
Công ty được thành lập vào năm 1967 và có trụ sở tại Hauppauge, New York, Hoa Kỳ.
Chất bán dẫn trung tâm cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm điốt, bộ chỉnh lưu, bóng bán dẫn và các chất bán dẫn riêng biệt khác.
Công ty cũng là nhà cung cấp các thành phần thụ động như tụ điện và cuộn cảm.
Chất bán dẫn trung tâm được biết đến với các sản phẩm chất lượng cao, giá cạnh tranh và dịch vụ khách hàng tuyệt vời.
Công ty có các hoạt động và cơ sở ở các quốc gia khác nhau trên thế giới và hợp tác chặt chẽ với khách hàng của mình để cung cấp các giải pháp bán dẫn tùy chỉnh đáp ứng các yêu cầu và nhu cầu cụ thể của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com