công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU2510-E3 bảng dữ liệu (PDF) - Vishay Siliconix

BU2510-E3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
tên linh kiện BU2510-E3
tải về  BU2510-E3 tải về

kích thước tập tin   115.33 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Thin single in-line package

BU2510-E3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
BU2510-E3 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

tên linh kiện BU2510-E3
tải về  BU2510-E3 Click to download

kích thước tập tin   115.33 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Giải thích chi tiết về linh kiện Thin single in-line package

BU2510-E3 bảng dữ liệu (HTML) - Vishay Siliconix

BU2510-E3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix BU2510-E3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix BU2510-E3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix BU2510-E3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix BU2510-E3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix BU2510-E3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix

BU2510-E3 Thông tin chi tiết sản phẩm

* Tested to UL standard for safety electrically isolated semiconductor devices. UL 1557 4th edition.Dielectric tested to maximum case, storage and junction temperature to 150 °C to withstand 1500 V. Epoxy meets UL 94 V-0 flammability rating.



FEATURES

• UL recognition file number E309391 (QQQX2) UL 1557 (see *)

• Thin single in-line package

• Available for BU-5S lead forming option (part number with “5S” suffix, e.g. BU25065S)

• Superior thermal conductivity

• Solder dip 275 °C max. 10 s, per JESD 22-B106

• Material categorization: For definitions of compliance please see www.vishay.com/doc?99912



TYPICAL APPLICATIONS

General purpose use in AC/DC bridge full wave rectification for switching power supply, home appliances and white-goods applications.




Số phần tương tự - BU2510-E3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BU2510-M3 VISHAY-BU2510-M3 Datasheet
108Kb / 6P
   Bridge Rectifiers
Revision: 26-Jun-13
BU2510-M3/45 VISHAY-BU2510-M3/45 Datasheet
108Kb / 6P
   Bridge Rectifiers
Revision: 26-Jun-13
BU2510-M3/51 VISHAY-BU2510-M3/51 Datasheet
108Kb / 6P
   Bridge Rectifiers
Revision: 26-Jun-13
More results


Mô tả tương tự - BU2510-E3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Yangzhou yangjie electr...
GBJH15005 YANGJIE-GBJH15005 Datasheet
150Kb / 4P
   Bridge Rectifiers : Thin single in-line package
logo
Shindengen Electric Mfg...
D3SB60 SHINDENGEN-D3SB60_17 Datasheet
444Kb / 4P
   Single In-line Package
D4SBL20U SHINDENGEN-D4SBL20U_17 Datasheet
615Kb / 4P
   Single In-line Package
D15XBN20 SHINDENGEN-D15XBN20_17 Datasheet
573Kb / 4P
   Single In-line Package
UD2KB80 SHINDENGEN-UD2KB80_17 Datasheet
828Kb / 4P
   Single In-line Package
UD3KB80 SHINDENGEN-UD3KB80_17 Datasheet
821Kb / 4P
   Single In-line Package
D2SBA60 SHINDENGEN-D2SBA60_17 Datasheet
557Kb / 4P
   Single In-line Package
D5SB60 SHINDENGEN-D5SB60_17 Datasheet
440Kb / 4P
   Single In-line Package
D20XB60 SHINDENGEN-D20XB60_17 Datasheet
433Kb / 4P
   Single In-line Package
D30XBN20 SHINDENGEN-D30XBN20_17 Datasheet
574Kb / 4P
   Single In-line Package
More results




Giới thiệu về Vishay Siliconix


Vishay Siliconix là một công ty con của Vishay Intertech, một nhà sản xuất toàn cầu gồm các thành phần điện tử thụ động.
Vishay Siliconix chuyên về thiết kế, sản xuất và tiếp thị sức mạnh MOSFETS, IGBTS và các chất bán dẫn năng lượng khác.
Công ty được thành lập vào năm 1962 và có trụ sở tại Santa Clara, California.
Vishay Siliconix cung cấp các giải pháp năng lượng cho nhiều ứng dụng, bao gồm các hệ thống năng lượng tái tạo, thiết bị công nghiệp, điện toán và viễn thông và điện tử ô tô.
Các sản phẩm của công ty được thiết kế cho hiệu quả cao, mức tiêu thụ năng lượng thấp và độ tin cậy cao và được sản xuất tại các cơ sở tiên tiến sử dụng các quy trình chế tạo tiên tiến.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Vishay Siliconix cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp quản lý năng lượng tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của họ.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com