công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC322600LAXNBXXZL-PF bảng dữ liệu (PDF) - Advanced Crystal Technology

TC322600LAXNBXXZL-PF Datasheet PDF - Advanced Crystal Technology
tên linh kiện TC322600LAXNBXXZL-PF
tải về  TC322600LAXNBXXZL-PF tải về

kích thước tập tin   779.55 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  ACT [Advanced Crystal Technology]
Trang chủ  http://www.actcrystals.com
Logo ACT - Advanced Crystal Technology
Giải thích chi tiết về linh kiện TCXO/VC-TCXO, 3.2 x 2.5mm, Clipped sine wave

TC322600LAXNBXXZL-PF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TC322600LAXNBXXZL-PF Datasheet PDF - Advanced Crystal Technology

tên linh kiện TC322600LAXNBXXZL-PF
tải về  TC322600LAXNBXXZL-PF Click to download

kích thước tập tin   779.55 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  ACT [Advanced Crystal Technology]
Trang chủ  http://www.actcrystals.com
Logo ACT - Advanced Crystal Technology
Giải thích chi tiết về linh kiện TCXO/VC-TCXO, 3.2 x 2.5mm, Clipped sine wave

TC322600LAXNBXXZL-PF bảng dữ liệu (HTML) - Advanced Crystal Technology

TC322600LAXNBXXZL-PF Datasheet HTML 1Page - Advanced Crystal Technology TC322600LAXNBXXZL-PF Datasheet HTML 2Page - Advanced Crystal Technology TC322600LAXNBXXZL-PF Datasheet HTML 3Page - Advanced Crystal Technology



Số phần tương tự - TC322600LAXNBXXZL-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
TC3200 FUMAN-TC3200 Datasheet
147Kb / 3P
   Low noise DC/DC converter IC
logo
Toshiba Semiconductor
TC32168FTG TOSHIBA-TC32168FTG Datasheet
1Mb / 91P
   5.8 GHz RF Transceiver for ETC including Modem/Wakeup
2016-08-31 Ver. 1
TC32169FTG TOSHIBA-TC32169FTG Datasheet
1Mb / 91P
   5.8 GHz RF Transceiver for ETC including Modem/Wakeup
2017-09-19 Ver. 1
logo
Productwell Precision E...
TC3216D-201M PRODUCTWELL-TC3216D-201M Datasheet
129Kb / 4P
   TOROID INDUCTORS
TC3216D-301M PRODUCTWELL-TC3216D-301M Datasheet
129Kb / 4P
   TOROID INDUCTORS
More results


Mô tả tương tự - TC322600LAXNBXXZL-PF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Crystal Techno...
TSK3225 ACT-TSK3225 Datasheet
752Kb / 3P
   TCXO/VC-TCXO, 3.2 x 2.5mm, Clipped sine wave
11042016
TX32SA ACT-TX32SA Datasheet
671Kb / 2P
   TCXO, 3.2 x 2.5mm, Clipped sine wave
24062016
TCSW53 ACT-TCSW53 Datasheet
778Kb / 3P
   TCXO/VC-TCXO, 5.0 x 3.2mm, Clipped sine wave
12042016
TCSW75LC ACT-TCSW75LC Datasheet
780Kb / 3P
   TCXO/VC-TCXO, 7.0 x 5.0mm, Clipped sine wave
11042016
TCSW75 ACT-TCSW75 Datasheet
781Kb / 3P
   TCXO/VC-TCXO, 7.0 x 5.0mm, Clipped sine wave
11042016
logo
QUARTZCOM the communica...
VT7-302 QUARTZCOM-VT7-302 Datasheet
113Kb / 1P
   SMD VC-TCXO Clipped sine wave Output signal clipped sine wave
logo
Advanced Crystal Techno...
TX32CC ACT-TX32CC Datasheet
591Kb / 2P
   TCXO/VC-TCXO, 3.2 x 2.5mm, HCMOS/TTL
25042016
logo
QUARTZCOM the communica...
VT7-705-C QUARTZCOM-VT7-705-C Datasheet
101Kb / 1P
   SMD VC-TCXO Clipped sine wave Output signal clipped sine wave
VT7-252 QUARTZCOM-VT7-252 Datasheet
115Kb / 1P
   Miniature SMD VC-TCXO Clipped sine wave Output signal clipped sine wave
logo
Advanced Crystal Techno...
TX20SA ACT-TX20SA Datasheet
648Kb / 2P
   TCXO, 2.0 x 1.6mm, Clipped sine wave
25042016
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com