công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADXL355BEZ-RL7 bảng dữ liệu (PDF) - Analog Devices

ADXL355BEZ-RL7 Datasheet PDF - Analog Devices
tên linh kiện ADXL355BEZ-RL7
tải về  ADXL355BEZ-RL7 tải về

kích thước tập tin   1528.55 Kbytes
Page   42 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện Hermetic package offers excellent long-term stability

ADXL355BEZ-RL7 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ADXL355BEZ-RL7 Datasheet PDF - Analog Devices

tên linh kiện ADXL355BEZ-RL7
tải về  ADXL355BEZ-RL7 Click to download

kích thước tập tin   1528.55 Kbytes
Page   42 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện Hermetic package offers excellent long-term stability

ADXL355BEZ-RL7 bảng dữ liệu (HTML) - Analog Devices

Back Button ADXL355BEZ-RL7 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADXL355BEZ-RL7 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADXL355BEZ-RL7 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADXL355BEZ-RL7 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADXL355BEZ-RL7 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADXL355BEZ-RL7 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADXL355BEZ-RL7 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADXL355BEZ-RL7 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADXL355BEZ-RL7 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADXL355BEZ-RL7 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button 

ADXL355BEZ-RL7 Thông tin chi tiết sản phẩm

GENERAL DESCRIPTION

The analog output ADXL354 and the digital output ADXL355 are low noise density, low 0 g offset drift, low power, 3-axis accelerometers with selectable measurement ranges. The ADXL354B supports the ±2 g and ±4 g ranges, the ADXL354C supports the ±2 g and ±8 g ranges, and the ADXL355 supports the ±2.048 g, ±4.096 g, and ±8.192 g ranges. The ADXL354/ADXL355 offer industry leading noise, minimal offset drift over temperature, and long term stability enabling precision applications with minimal calibration.



FEATURES

Hermetic package offers excellent long-term stability

0 g offset vs. temperature (all axes): 0.15 mg/°C maximum

Ultralow noise density (all axes): 20 μg/√Hz (ADXL354)

Low power, VSUPPLY (LDO enabled)

   ADXL354 in measurement mode: 150 μA

   ADXL355 in measurement mode: 200 μA

   ADXL354/ADXL355 in standby mode: 21 μA

ADXL354 has user adjustable analog output bandwidth

ADXL355 digital output features

   Digital serial peripheral interface (SPI)/I2C interfaces

   20-bit analog-to-digital converter (ADC)

   Data interpolation routine for synchronous sampling

   Programmable high- and low-pass digital filters

Electromechanical self test

Integrated temperature sensor

Voltage range options

   VSUPPLY with internal regulators: 2.25 V to 3.6 V

   V1P8ANA, V1P8DIG with internal low dropout regulator (LDO)

      bypassed: 1.8 V typical ± 10%

Operating temperature range: −40°C to +125°C

14-terminal, 6 mm × 6 mm × 2.1 mm, LCC package, 0.26 grams



APPLICATIONS

Inertial measurement units (IMUs)/altitude and heading reference systems (AHRSs)

Platform stabilization systems

Structural health monitoring

Seismic imaging

Tilt sensing

Robotics

Condition monitoring




Số phần tương tự - ADXL355BEZ-RL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADXL350 AD-ADXL350 Datasheet
553Kb / 36P
   3-Axis, 짹1g/짹2g/짹4g/짹8g Digital Accelerometer
ADXL350BCEZ-RL AD-ADXL350BCEZ-RL Datasheet
553Kb / 36P
   Digital Accelerometer
REV. 0
ADXL350BCEZ-RL AD-ADXL350BCEZ-RL Datasheet
553Kb / 36P
   3-Axis, 짹1g/짹2g/짹4g/짹8g Digital Accelerometer
ADXL350BCEZ-RL7 AD-ADXL350BCEZ-RL7 Datasheet
553Kb / 36P
   Digital Accelerometer
REV. 0
ADXL350BCEZ-RL7 AD-ADXL350BCEZ-RL7 Datasheet
553Kb / 36P
   3-Axis, 짹1g/짹2g/짹4g/짹8g Digital Accelerometer
More results


Mô tả tương tự - ADXL355BEZ-RL7

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Laird Tech Smart Techno...
300X LSTD-300X Datasheet
229Kb / 1P
   Excellent long term stability
logo
Silicon Laboratories
SI7021-A10 SILABS-SI7021-A10 Datasheet
580Kb / 33P
   Excellent long term stability
SI7023-A10 SILABS-SI7023-A10 Datasheet
765Kb / 25P
   Excellent long term stability
SI7015-A10 SILABS-SI7015-A10 Datasheet
356Kb / 39P
   Excellent long term stability
logo
MKS Instruments.
629F MKS-629F Datasheet
179Kb / 2P
   Excellent long-term stability
logo
Silicon Laboratories
SI7020-A10 SILABS-SI7020-A10 Datasheet
597Kb / 34P
   Excellent long term stability
SI7006-A10 SILABS-SI7006-A10 Datasheet
924Kb / 34P
   Excellent long term stability
logo
Ohmite Mfg. Co.
ACL-CRS OHMITE-ACL-CRS Datasheet
784Kb / 2P
   Excellent long-term stability and low inductance
logo
Murata Manufacturing Co...
R44E9 MURATA-R44E9 Datasheet
173Kb / 10P
   Excellent long time aging stability
logo
TE Connectivity Ltd
FPS2800B12C4 TEC-FPS2800B12C4 Datasheet
158Kb / 5P
   Highly reliable and long term stability
More results




Giới thiệu về Analog Devices


Analog Devices, Inc. (ADI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự, tín hiệu hỗn hợp và tín hiệu số (DSP) (ICS).
Công ty được thành lập vào năm 1965 và có trụ sở tại Norwood, Massachusetts.
ADI phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm hàng không vũ trụ và quốc phòng, ô tô, truyền thông, người tiêu dùng, công nghiệp, y tế, và kiểm tra và đo lường.
Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, ICS quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và tần số vô tuyến (RF) và các thành phần vi sóng, trong số các thành phần khác.
ADI dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp chất lượng cao, đáng tin cậy để đáp ứng nhu cầu của họ.
Tập trung vào hiệu quả năng lượng và tính bền vững, ADI là một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp IC tương tự và tương tự, thúc đẩy những tiến bộ công nghệ và cung cấp các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề thách thức nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com