công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

E-1072-128 bảng dữ liệu (PDF) - ETAL Group

E-1072-128 Datasheet PDF - ETAL Group
tên linh kiện E-1072-128
tải về  E-1072-128 tải về

kích thước tập tin   189.24 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  ETAL [ETAL Group]
Trang chủ  http://www.etalgroup.com
Logo ETAL - ETAL Group
Giải thích chi tiết về linh kiện Nennspannung DC 24 V (19,2...36 V)

E-1072-128 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
E-1072-128 Datasheet PDF - ETAL Group

tên linh kiện E-1072-128
tải về  E-1072-128 Click to download

kích thước tập tin   189.24 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  ETAL [ETAL Group]
Trang chủ  http://www.etalgroup.com
Logo ETAL - ETAL Group
Giải thích chi tiết về linh kiện Nennspannung DC 24 V (19,2...36 V)

E-1072-128 bảng dữ liệu (HTML) - ETAL Group

E-1072-128 Datasheet HTML 1Page - ETAL Group E-1072-128 Datasheet HTML 2Page - ETAL Group E-1072-128 Datasheet HTML 3Page - ETAL Group E-1072-128 Datasheet HTML 4Page - ETAL Group



Số phần tương tự - E-1072-128

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ETAL Group
E-1072-100 ETAL-E-1072-100 Datasheet
177Kb / 4P
   PLC controllable electronic switching amplifier (max. 3 A) with additional protective and control functions for DC 24 V loads (e.g.solenoids, magnetic brakes, electromagnetic clutches, monitoring and indicator lamps).
More results


Mô tả tương tự - E-1072-128

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ETAL Group
E-1072-220 ETAL-E-1072-220 Datasheet
206Kb / 4P
   Voltage rating DC 24 V (19.2...36 V)
logo
Shanghai Leiditech Elec...
PESD2442L002 LEIDITECH-PESD2442L002 Datasheet
1Mb / 5P
   Maximum allowable continuous DC voltage V DC 24 V
logo
Vishay Siliconix
SIC431 VISHAY-SIC431_V01 Datasheet
2Mb / 23P
   3 V to 24 V Input, 24 A microBUCK짰 DC/DC Converter
01-Jan-2022
logo
Vicor Corporation
V28B3V3C75B VICOR-V28B3V3C75B Datasheet
761Kb / 11P
   DC input range 9 - 36 V
V24C3V3H50BL VICOR-V24C3V3H50BL Datasheet
855Kb / 15P
   DC input range 18 - 36 V
logo
Texas Instruments
PTMA403033 TI-PTMA403033_15 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   10-W, 36-V to 75-V INPUT, 1500-V ISOLATION, DC/DC CONVERTERS
PTMA403033 TI-PTMA403033 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   10-W, 36-V to 75-V INPUT, 1500-V ISOLATION, DC/DC CONVERTERS
logo
Rohm
BD62130AEFJ ROHM-BD62130AEFJ Datasheet
1Mb / 19P
   36 V 1ch DC Brush Motor Drivers
28.Jan.2019 Rev.001
logo
PHOENIX CONTACT
2701483 PHOENIX-2701483 Datasheet
69Kb / 4P
   Input simulator (available as 24 V AC or 24 V DC model)
logo
BELIMO AIRCONTROLS (USA...
AKRB24-IP BELIMO-AKRB24-IP Datasheet
171Kb / 1P
   Nominal voltage AC/DC 24 V
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com