công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC141543P bảng dữ liệu (PDF) - Motorola, Inc

MC141543P Datasheet PDF - Motorola, Inc
tên linh kiện MC141543P
tải về  MC141543P tải về

kích thước tập tin   472.67 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện Advanced Monitor On-Screen Display

MC141543P Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC141543P Datasheet PDF - Motorola, Inc

tên linh kiện MC141543P
tải về  MC141543P Click to download

kích thước tập tin   472.67 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện Advanced Monitor On-Screen Display

MC141543P bảng dữ liệu (HTML) - Motorola, Inc

Back Button MC141543P Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC141543P Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC141543P Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC141543P Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC141543P Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC141543P Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC141543P Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC141543P Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC141543P Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC141543P Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc Next Button 

MC141543P Thông tin chi tiết sản phẩm

Advanced Monitor On-Screen Display
CMOS

The MC141543 is a high performance HCMOS device designed to interface with a microcontroller unit to allow colored symbols or characters to be displayed on a color monitor. The on–chip PLL allows both multi–system operation and self–generation of system timing. It also minimizes the MCU’s burden through its built–in 493 bytes RAM. By storing a full screen of data and control information, this device has a capability to carry out ‘screen–refresh’ without MCU supervision.

• Three Selectable Resolutions: 320 (CGA), 480 (EGA) or 640 (VGA) Dots per Line
• Fully Programmable Character Array of 15 Rows by 30 Columns
• 493 Bytes Direct Mapping Display RAM Architecture
• Internal PLL Generates a Wide–Ranged System Clock
• For High–End Monitor Application, Maximum Horizontal Frequency is 110 kHz (70.4 MHz Dot Clock at 640 Mode)
• Programmable Vertical Height of Character to Meet Multi–Sync Requirement
• Programmable Vertical and Horizontal Positioning for Display Center
• 128 Characters and Graphic Symbols ROM (Mask ROM is Optional)
• 10 x 16 Dot Matrix Character
• Character–by–Character Color Selection
• A Maximum of Four Selectable Colors per Row
• Double Character Height and Double Character Width
• Character Bordering or Shadowing
• Three Fully Programmable Background Windows with Overlapping Capability
• Provides a Clock Output Synchronous to the Incoming H Sync for External PWM
• M_BUS (IIC) Interface with Address $7A
• Single Positive 5 V Supply



Số phần tương tự - MC141543P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC141540 MOTOROLA-MC141540 Datasheet
190Kb / 12P
   Monitor on-Screen Display
MC141540P4 MOTOROLA-MC141540P4 Datasheet
190Kb / 12P
   Monitor on-Screen Display
MC141541 MOTOROLA-MC141541 Datasheet
303Kb / 16P
   Enhanced Monitor On-Screen Display
MC141541P MOTOROLA-MC141541P Datasheet
303Kb / 16P
   Enhanced Monitor On-Screen Display
More results


Mô tả tương tự - MC141543P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
WT6801 ETC2-WT6801 Datasheet
64Kb / 3P
   Monitor On-Screen Display
WT6805 ETC2-WT6805 Datasheet
35Kb / 3P
   Monitor On-Screen Display
logo
Motorola, Inc
MC141540 MOTOROLA-MC141540 Datasheet
190Kb / 12P
   Monitor on-Screen Display
logo
List of Unclassifed Man...
WT6804 ETC1-WT6804 Datasheet
37Kb / 3P
   Monitor On-Screen Display
logo
Motorola, Inc
MC141541 MOTOROLA-MC141541 Datasheet
303Kb / 16P
   Enhanced Monitor On-Screen Display
logo
STMicroelectronics
STV9420 STMICROELECTRONICS-STV9420 Datasheet
228Kb / 16P
   MULTISYNC ON-SCREEN DISPLAY FOR MONITOR
logo
List of Unclassifed Man...
MTV130 ETC2-MTV130 Datasheet
347Kb / 18P
   On-Screen Display for LCD Monitor
logo
STMicroelectronics
STV9422 STMICROELECTRONICS-STV9422 Datasheet
232Kb / 15P
   MULTISYNC ON-SCREEN DISPLAY FOR MONITOR
STV9425-STV9425B STMICROELECTRONICS-STV9425-STV9425B Datasheet
184Kb / 15P
   MULTISYNC ON-SCREEN DISPLAY FOR MONITOR
logo
List of Unclassifed Man...
WT6803 ETC1-WT6803 Datasheet
36Kb / 3P
   Monitor On-Screen Display Data Sheet
More results




Giới thiệu về Motorola, Inc


Motorola, Inc. là một công ty viễn thông đa quốc gia Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1928. Nó có trụ sở tại Schaumburg, Illinois và là một trong những nhà cung cấp điện thoại di động, thiết bị viễn thông và chất bán dẫn lớn nhất. Trong suốt lịch sử của mình, Motorola được biết đến với sự đổi mới trong lĩnh vực viễn thông, bao gồm cả sự phát triển của điện thoại di động thương mại đầu tiên trên thế giới, Dynatac và máy nhắn tin hai chiều đầu tiên của thế giới, The PageBoy.

Năm 2011, Motorola chia thành hai công ty riêng biệt: Motorola Mobility và Motorola Solutions. Motorola Mobility sau đó đã được Google mua lại vào năm 2012 và hiện là công ty con của Lenovo. Motorola Solutions tập trung vào các giải pháp truyền thông thương mại và an toàn công cộng và công nghiệp. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm radio hai chiều, thiết bị điện toán di động và thiết bị cơ sở hạ tầng mạng.

Motorola là một trong những người tiên phong của ngành công nghiệp điện thoại di động và có một lịch sử phong phú về đổi mới và tiến bộ công nghệ. Di sản của công ty tiếp tục thông qua các công ty con và công nghệ và sản phẩm tiếp tục được sử dụng trên toàn thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com