công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC145074 bảng dữ liệu (PDF) - Motorola, Inc

MC145074 Datasheet PDF - Motorola, Inc
tên linh kiện MC145074
tải về  MC145074 tải về

kích thước tập tin   183.16 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện Stero Audio Sigma-Delta Digital-to-Analog Converter

MC145074 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC145074 Datasheet PDF - Motorola, Inc

tên linh kiện MC145074
tải về  MC145074 Click to download

kích thước tập tin   183.16 Kbytes
Page   14 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện Stero Audio Sigma-Delta Digital-to-Analog Converter

MC145074 bảng dữ liệu (HTML) - Motorola, Inc

Back Button MC145074 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC145074 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC145074 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC145074 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC145074 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC145074 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC145074 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC145074 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC145074 Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC145074 Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc Next Button 

MC145074 Thông tin chi tiết sản phẩm

Stereo Audio Sigma-Delta Digital-to-Analog Converter
CMOS

The MC145074 is a high precision, Stereo Audio Digital–to–Analog Converter that utilizes second order sigma–delta modulators with 2–tap FIR feedback architecture. The part can be used as a stand alone stereo digital modulator, or as a companion part to the MC145076 smoothing filter to achieve high quality, low cost audio performance.

• Peak S/(N+D) > 100 dB
• Single 5 V Supply Operation
• Accepts 16, 18, or 20–Bit Data Words
• Dual/Single Pin Data Input Modes
• Programmable WCLK Divider
• Operating Temperature Range: – 40 to + 85°C
• Low Power Consumption: 40 mW Typical
• Companion to MC145076 Stereo Audio FIR Smoothing Filter



Số phần tương tự - MC145074

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC145073 MOTOROLA-MC145073 Datasheet
228Kb / 16P
   Dual 16-Bit Stereo Audio Sigma-Delta ADC
MC145073DW MOTOROLA-MC145073DW Datasheet
228Kb / 16P
   Dual 16-Bit Stereo Audio Sigma-Delta ADC
MC145076 MOTOROLA-MC145076 Datasheet
124Kb / 8P
   MC 145076 Stereo Audio FIR Smoothing Filter
MC145076D MOTOROLA-MC145076D Datasheet
124Kb / 8P
   MC 145076 Stereo Audio FIR Smoothing Filter
More results


Mô tả tương tự - MC145074

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
PCM1608 TI1-PCM1608_15 Datasheet
1,012Kb / 46P
[Old version datasheet]   Delta-Sigma Digital-to-Analog Converter
PCM1753 TI1-PCM1753 Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   Multi-Level Delta-Sigma Audio Digital-to- Analog Converter
logo
Burr-Brown (TI)
DSD1702 BURR-BROWN-DSD1702 Datasheet
417Kb / 28P
   ENHANCED MULTIFORMAT, DELTA-SIGMA, AUDIO DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
logo
Texas Instruments
TLC320AD58C TI-TLC320AD58C Datasheet
178Kb / 27P
[Old version datasheet]   Sigma-Delta Stereo Analog-to-Digital Converter
TLC320AD57 TI1-TLC320AD57 Datasheet
135Kb / 21P
[Old version datasheet]   Sigma-Delta Stereo Analog-to-Digital Converter
TLC320AD57C TI-TLC320AD57C Datasheet
133Kb / 21P
[Old version datasheet]   Sigma-Delta Stereo Analog-to-Digital Converter
TLC320AD58 TI1-TLC320AD58 Datasheet
192Kb / 27P
[Old version datasheet]   Sigma-Delta Stereo Analog-to-Digital Converter
logo
Cirrus Logic
CS5451A CIRRUS-CS5451A_10 Datasheet
121Kb / 14P
   Six-channel, Delta-sigma Analog-to-digital Converter
logo
Texas Instruments
ADC12EU050 TI1-ADC12EU050 Datasheet
989Kb / 44P
[Old version datasheet]   45 MSPS Sigma-Delta Analog-to-Digital Converter
logo
Cirrus Logic
CS5451A CIRRUS-CS5451A Datasheet
188Kb / 14P
   SIX CHANNEL DELTA SIGMA ANALOG TO DIGITAL CONVERTER
More results




Giới thiệu về Motorola, Inc


Motorola, Inc. là một công ty viễn thông đa quốc gia Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1928. Nó có trụ sở tại Schaumburg, Illinois và là một trong những nhà cung cấp điện thoại di động, thiết bị viễn thông và chất bán dẫn lớn nhất. Trong suốt lịch sử của mình, Motorola được biết đến với sự đổi mới trong lĩnh vực viễn thông, bao gồm cả sự phát triển của điện thoại di động thương mại đầu tiên trên thế giới, Dynatac và máy nhắn tin hai chiều đầu tiên của thế giới, The PageBoy.

Năm 2011, Motorola chia thành hai công ty riêng biệt: Motorola Mobility và Motorola Solutions. Motorola Mobility sau đó đã được Google mua lại vào năm 2012 và hiện là công ty con của Lenovo. Motorola Solutions tập trung vào các giải pháp truyền thông thương mại và an toàn công cộng và công nghiệp. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm radio hai chiều, thiết bị điện toán di động và thiết bị cơ sở hạ tầng mạng.

Motorola là một trong những người tiên phong của ngành công nghiệp điện thoại di động và có một lịch sử phong phú về đổi mới và tiến bộ công nghệ. Di sản của công ty tiếp tục thông qua các công ty con và công nghệ và sản phẩm tiếp tục được sử dụng trên toàn thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com