công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC141511A bảng dữ liệu (PDF) - Motorola, Inc

MC141511A Datasheet PDF - Motorola, Inc
tên linh kiện MC141511A
tải về  MC141511A tải về

kích thước tập tin   285.88 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện LCD Segment Driver

MC141511A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MC141511A Datasheet PDF - Motorola, Inc

tên linh kiện MC141511A
tải về  MC141511A Click to download

kích thước tập tin   285.88 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Giải thích chi tiết về linh kiện LCD Segment Driver

MC141511A bảng dữ liệu (HTML) - Motorola, Inc

Back Button MC141511A Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC141511A Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC141511A Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC141511A Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC141511A Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC141511A Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC141511A Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC141511A Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC141511A Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC141511A Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc Next Button 

MC141511A Thông tin chi tiết sản phẩm

LCD Segment Driver
CMOS

The MC141511A is an LCD frontplane (segment) driver chip which includes a 656 x 8 display RAM. The MC68HC05L10 microcomputer is the companion device which provides the backplane drive.
The MC68HC05L10, together with one MC141511A, may be used to drive a 5248-pixel muxed-by-41 display or a 4096-pixel muxed-by-32 display. Larger displays may be driven by adding additional MC141511A.
The MC141511A is a low operating voltage version of MC141511. It is pin to pin compatible to the MC141511. See Application Note AN-HK-13A.

• Operating Supply Voltage Range -
   Control Logic, RAM, and Latch (VDD Pin): 2.7V to 5.5V
   Frontplane Drivers (VLCD Pin): 4.5V to 13.2V
• Operating Temperature Range: -20 to 70˚C
• Direct Interface with the MC68HC05L10
• 656 x 8 Static RAM (Display RAM)
• 128 LCD Segment (Frontplane) Driving Signals
• 10-Bit Address Bus and 8-Bit Bidirectional Data Bus
• Selectable 1:32 or 1:41 Multiplex Ratios
• Available in Two Forms:
   TAB (Tape Automated Bonding), 161 Contacts, 10 sprocket hole device
   Die Form Without Gold Bumps, 159 Pads with 4.5 mil Pads Pitch



Số phần tương tự - MC141511A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
MC141510 NXP-MC141510 Datasheet
9Mb / 126P
   8-Bit Microcontroller
More results


Mô tả tương tự - MC141511A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Princeton Technology Co...
PT16597 PTC-PT16597 Datasheet
144Kb / 3P
   LCD Segment Driver
logo
SHANGHAI BELLING CO., L...
BL55072A BELLING-BL55072A Datasheet
694Kb / 12P
   LCD Segment Driver
logo
Rohm
BU9706KS ROHM-BU9706KS Datasheet
59Kb / 6P
   LCD segment driver
BU9794KV ROHM-BU9794KV Datasheet
702Kb / 23P
   For 200 Segment type LCD LCD Segment Driver
BU9794AKV ROHM-BU9794AKV Datasheet
1Mb / 26P
   Standard LCD Segment Driver
BU9796AFS-E2 ROHM-BU9796AFS-E2 Datasheet
682Kb / 32P
   Standard LCD Segment Driver
BU9799KV ROHM-BU9799KV Datasheet
709Kb / 28P
   Standard LCD Segment Driver
BU97941FV ROHM-BU97941FV Datasheet
567Kb / 25P
   Multifunction LCD Segment Driver
BU97941FV-LB ROHM-BU97941FV-LB Datasheet
847Kb / 26P
   Multifunction LCD Segment Driver
BU9729K ROHM-BU9729K Datasheet
146Kb / 12P
   Segment-type LCD driver
More results




Giới thiệu về Motorola, Inc


Motorola, Inc. là một công ty viễn thông đa quốc gia Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1928. Nó có trụ sở tại Schaumburg, Illinois và là một trong những nhà cung cấp điện thoại di động, thiết bị viễn thông và chất bán dẫn lớn nhất. Trong suốt lịch sử của mình, Motorola được biết đến với sự đổi mới trong lĩnh vực viễn thông, bao gồm cả sự phát triển của điện thoại di động thương mại đầu tiên trên thế giới, Dynatac và máy nhắn tin hai chiều đầu tiên của thế giới, The PageBoy.

Năm 2011, Motorola chia thành hai công ty riêng biệt: Motorola Mobility và Motorola Solutions. Motorola Mobility sau đó đã được Google mua lại vào năm 2012 và hiện là công ty con của Lenovo. Motorola Solutions tập trung vào các giải pháp truyền thông thương mại và an toàn công cộng và công nghiệp. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm radio hai chiều, thiết bị điện toán di động và thiết bị cơ sở hạ tầng mạng.

Motorola là một trong những người tiên phong của ngành công nghiệp điện thoại di động và có một lịch sử phong phú về đổi mới và tiến bộ công nghệ. Di sản của công ty tiếp tục thông qua các công ty con và công nghệ và sản phẩm tiếp tục được sử dụng trên toàn thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com