công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SAR553P5 bảng dữ liệu (PDF) - Rohm

2SAR553P5 Datasheet PDF - Rohm
tên linh kiện 2SAR553P5
tải về  2SAR553P5 tải về

kích thước tập tin   1851.91 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Giải thích chi tiết về linh kiện Midium Power Transistors (-50V / -2A)

2SAR553P5 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
2SAR553P5 Datasheet PDF - Rohm

tên linh kiện 2SAR553P5
tải về  2SAR553P5 Click to download

kích thước tập tin   1851.91 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Giải thích chi tiết về linh kiện Midium Power Transistors (-50V / -2A)

2SAR553P5 bảng dữ liệu (HTML) - Rohm

2SAR553P5 Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SAR553P5 Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SAR553P5 Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SAR553P5 Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SAR553P5 Datasheet HTML 5Page - Rohm 2SAR553P5 Datasheet HTML 6Page - Rohm 2SAR553P5 Datasheet HTML 7Page - Rohm 2SAR553P5 Datasheet HTML 8Page - Rohm 2SAR553P5 Datasheet HTML 9Page - Rohm



Số phần tương tự - 2SAR553P5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SAR553P ROHM-2SAR553P Datasheet
242Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-50V / -2A)
2SAR553P ROHM-2SAR553P Datasheet
358Kb / 7P
   PNP -2.0A -50V Middle Power Transistor
2SAR553PFRA ROHM-2SAR553PFRA Datasheet
1Mb / 8P
   Middle Power Transistor (-50V / -2A)
2SAR553P ROHM-2SAR553P_09 Datasheet
242Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-50V / -2A)
More results


Mô tả tương tự - 2SAR553P5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SCR553P5 ROHM-2SCR553P5 Datasheet
1Mb / 9P
   Midium Power Transistors (50V / 2A)
2SAR553P ROHM-2SAR553P_09 Datasheet
242Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-50V / -2A)
2SCR553P ROHM-2SCR553P_09 Datasheet
234Kb / 5P
   Midium Power Transistors (50V / 2A)
2SCR512P ROHM-2SCR512P_09 Datasheet
243Kb / 5P
   Midium Power Transistors (30V / 2A)
2SAR533P ROHM-2SAR533P_09 Datasheet
234Kb / 5P
   Midium Power Transistors (-50V / -3A)
QS5Y2 ROHM-QS5Y2 Datasheet
499Kb / 8P
   Midium Power Transistors (50V / 3A)
2SAR543D ROHM-2SAR543D Datasheet
524Kb / 6P
   Midium Power Transistors (-50V/-4A)
MP6T12 ROHM-MP6T12 Datasheet
378Kb / 6P
   Midium Power Transistors (-50V / -1A)
2SCR513P5 ROHM-2SCR513P5 Datasheet
1Mb / 9P
   Midium Power Transistors (50V / 1V)
MP6X12 ROHM-MP6X12 Datasheet
424Kb / 6P
   Midium Power Transistors (50V / 1A)
More results




Giới thiệu về Rohm


Rohm Semiconductor là một công ty bán dẫn Nhật Bản được thành lập vào năm 1958.

Công ty chuyên thiết kế và sản xuất một loạt các sản phẩm bao gồm quản lý năng lượng, thiết bị năng lượng, và các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp.

Các sản phẩm của Rohm được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như điện tử tiêu dùng, ô tô, công nghiệp và viễn thông.

Công ty được biết đến với sự tập trung vào các công nghệ tiết kiệm năng lượng và chuyên môn về thiết kế năng lượng thấp.

RoHM có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và là một trong những công ty bán dẫn lớn nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com