công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SAR513R bảng dữ liệu (PDF) - Rohm

2SAR513R Datasheet PDF - Rohm
tên linh kiện 2SAR513R
tải về  2SAR513R tải về

kích thước tập tin   1590.91 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Giải thích chi tiết về linh kiện PNP -1.0A -50V Middle Power Transistor

2SAR513R Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
2SAR513R Datasheet PDF - Rohm

tên linh kiện 2SAR513R
tải về  2SAR513R Click to download

kích thước tập tin   1590.91 Kbytes
Page   10 Pages
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Giải thích chi tiết về linh kiện PNP -1.0A -50V Middle Power Transistor

2SAR513R bảng dữ liệu (HTML) - Rohm

2SAR513R Datasheet HTML 1Page - Rohm 2SAR513R Datasheet HTML 2Page - Rohm 2SAR513R Datasheet HTML 3Page - Rohm 2SAR513R Datasheet HTML 4Page - Rohm 2SAR513R Datasheet HTML 5Page - Rohm 2SAR513R Datasheet HTML 6Page - Rohm 2SAR513R Datasheet HTML 7Page - Rohm 2SAR513R Datasheet HTML 8Page - Rohm 2SAR513R Datasheet HTML 9Page - Rohm 2SAR513R Datasheet HTML 10Page - Rohm



Số phần tương tự - 2SAR513R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SAR513RHZG ROHM-2SAR513RHZG Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -1.0A -50V Middle Power Transistor
20220329 - Rev.003
More results


Mô tả tương tự - 2SAR513R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SAR513P ROHM-2SAR513P Datasheet
429Kb / 8P
   PNP -1.0A -50V Middle Power Transistor
2SAR513RHZG ROHM-2SAR513RHZG Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -1.0A -50V Middle Power Transistor
20220329 - Rev.003
2SCR513RHZG ROHM-2SCR513RHZG Datasheet
1Mb / 9P
   NPN 1.0A 50V Middle Power Transistor
20181211 - Rev.001
2SAR293P ROHM-2SAR293P_13 Datasheet
428Kb / 8P
   PNP -1.0A -30V Middle Power Transistor
2SAR553R ROHM-2SAR553R Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -2.0A -50V Middle Power Transistor
2SAR533P ROHM-2SAR533P_13 Datasheet
380Kb / 8P
   PNP -3.0A -50V Middle Power Transistor
2SAR573D ROHM-2SAR573D Datasheet
809Kb / 7P
   PNP -3.0A -50V Middle Power Transistor
2SAR563F3 ROHM-2SAR563F3 Datasheet
1Mb / 9P
   PNP -6A -50V Middle Power Transistor
2SAR533P ROHM-2SAR533P_14 Datasheet
828Kb / 8P
   PNP -3.0A -50V Middle Power Transistor
2SAR553P ROHM-2SAR553P Datasheet
358Kb / 7P
   PNP -2.0A -50V Middle Power Transistor
More results




Giới thiệu về Rohm


Rohm Semiconductor là một công ty bán dẫn Nhật Bản được thành lập vào năm 1958.

Công ty chuyên thiết kế và sản xuất một loạt các sản phẩm bao gồm quản lý năng lượng, thiết bị năng lượng, và các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp.

Các sản phẩm của Rohm được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như điện tử tiêu dùng, ô tô, công nghiệp và viễn thông.

Công ty được biết đến với sự tập trung vào các công nghệ tiết kiệm năng lượng và chuyên môn về thiết kế năng lượng thấp.

RoHM có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và là một trong những công ty bán dẫn lớn nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com