công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD6670S bảng dữ liệu (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDD6670S Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
tên linh kiện FDD6670S
tải về  FDD6670S tải về

kích thước tập tin   97.41 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 30V N-Channel PowerTrench SyncFET

FDD6670S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FDD6670S Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD6670S
tải về  FDD6670S Click to download

kích thước tập tin   97.41 Kbytes
Page   7 Pages
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Giải thích chi tiết về linh kiện 30V N-Channel PowerTrench SyncFET

FDD6670S bảng dữ liệu (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDD6670S Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD6670S Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD6670S Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD6670S Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD6670S Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD6670S Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD6670S Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor

FDD6670S Thông tin chi tiết sản phẩm

General Description

The FDD6670S is designed to replace a single MOSFET and Schottky diode in synchronous DC:DC power supplies. This 30V MOSFET is designed to maximize power conversion efficiency, providing  a low RDS(ON) and low gate charge. The FDD6670S includes an integrated Schottky diode using Fairchild’s monolithic SyncFET technology. The performance of the FDD6670S as the low-side switch in a synchronous rectifier is indistinguishable from the performance of the FDD6670A in parallel with a Schottky diode.



Features

·  64 A, 30 V   RDS(ON)= 9 mW@ VGS= 10 V

                   RDS(ON)= 12.5 mW@ VGS= 4.5 V

·  Includes SyncFET Schottky body diode

·  Low gate charge (17nC typical)

·  High performance trench technology for extremely low RDS(ON)

·  High power and current handling capability



Applications

·  DC/DC converter

·  Motor Drives




Số phần tương tự - FDD6670S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD6670S ISC-FDD6670S Datasheet
352Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Mô tả tương tự - FDD6670S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDP6644S FAIRCHILD-FDP6644S Datasheet
160Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET?
FDS6680AS FAIRCHILD-FDS6680AS Datasheet
551Kb / 8P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET
FDS6699S FAIRCHILD-FDS6699S Datasheet
526Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET
FDD6676AS FAIRCHILD-FDD6676AS Datasheet
120Kb / 8P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET
FDS6676S FAIRCHILD-FDS6676S Datasheet
121Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET
FDS7764S FAIRCHILD-FDS7764S Datasheet
127Kb / 7P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET
FDP6670AS FAIRCHILD-FDP6670AS Datasheet
100Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET
FDS6688S FAIRCHILD-FDS6688S Datasheet
164Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET
FDP6690S FAIRCHILD-FDP6690S Datasheet
88Kb / 5P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET
FDS6690S FAIRCHILD-FDS6690S Datasheet
262Kb / 9P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET?
FDS6299S FAIRCHILD-FDS6299S Datasheet
114Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET
More results




Giới thiệu về Fairchild Semiconductor


Chất bán dẫn Fairchild là một công ty bán dẫn tiên phong được thành lập vào cuối những năm 1950.
Công ty được biết đến với sự đổi mới trong việc phát triển bóng bán dẫn thương mại đầu tiên và vì những đóng góp của nó cho sự tiến bộ của công nghệ mạch tích hợp.
Fairchild trở thành nhà cung cấp hàng đầu các chất bán dẫn, các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp và các sản phẩm bán dẫn khác.
Công ty đã được mua lại bởi chất bán dẫn vào năm 2016 và các sản phẩm và công nghệ của họ tiếp tục được phát triển và bán dưới thương hiệu bán dẫn trên.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com