công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SD1255 bảng dữ liệu (PDF) - Inchange Semiconductor Company Limited

2SD1255 Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited
tên linh kiện 2SD1255
tải về  2SD1255 tải về

kích thước tập tin   260.69 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Giải thích chi tiết về linh kiện isc Silicon NPN Power Transistor

2SD1255 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
2SD1255 Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện 2SD1255
tải về  2SD1255 Click to download

kích thước tập tin   260.69 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Giải thích chi tiết về linh kiện isc Silicon NPN Power Transistor

2SD1255 bảng dữ liệu (HTML) - Inchange Semiconductor Company Limited

2SD1255 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited 2SD1255 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited

2SD1255 Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
• High Collector-Emitter Breakdown Voltage- : V(BR)CEO= 130V(Min)
• Low Collector-Emitter Saturation Voltage- : VCE(sat)= 0.5V(Max.)@ IC= 3.0A
• Fast Switching Speed
• 100% avalanche tested
• Minimum Lot-to-Lot variations for robust device performance and reliable operation

APPLICATIONS
• Power amplifier applications
• Switching regulators




Số phần tương tự - 2SD1255

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
2SD1255 PANASONIC-2SD1255 Datasheet
58Kb / 3P
   Silicon PNP epitaxial planar type(For power switching)
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SD1255-P KEXIN-2SD1255-P Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SD1255-Q KEXIN-2SD1255-Q Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SD1255 KEXIN-2SD1255_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
More results


Mô tả tương tự - 2SD1255

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
BUV20 ISC-BUV20 Datasheet
194Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
BUV48I ISC-BUV48I Datasheet
209Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
BUV51 ISC-BUV51 Datasheet
192Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
BUV52A ISC-BUV52A Datasheet
191Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
2N6496 ISC-2N6496 Datasheet
141Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
2N6545 ISC-2N6545 Datasheet
143Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
MJD148 ISC-MJD148 Datasheet
244Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
TIP35CF ISC-TIP35CF Datasheet
156Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
2SB1412 ISC-2SB1412 Datasheet
265Kb / 3P
   isc Silicon NPN Power Transistor
MJ1800 ISC-MJ1800 Datasheet
140Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
KSH47 ISC-KSH47 Datasheet
348Kb / 3P
    isc Silicon NPN Power Transistor
More results




Giới thiệu về Inchange Semiconductor Company Limited


Công ty bán dẫn Inchange Limited là một công ty bán dẫn Trung Quốc được thành lập vào năm 1997.

Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm các thiết bị năng lượng tương tự và rời rạc và điốt cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.

Inchange được biết đến với sự tập trung vào chất lượng và độ tin cậy, và các sản phẩm của nó được sử dụng rộng rãi trong quản lý năng lượng, ánh sáng và các ứng dụng khác.

Công ty có hoạt động tại một số quốc gia và là một trong những nhà cung cấp hàng đầu các thiết bị điện và điốt ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com