công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS70328SJ-12I bảng dữ liệu (PDF) - GSI Technology

GS70328SJ-12I Datasheet PDF - GSI Technology
tên linh kiện GS70328SJ-12I
tải về  GS70328SJ-12I tải về

kích thước tập tin   231.13 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  GSI [GSI Technology]
Trang chủ  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology
Giải thích chi tiết về linh kiện 32K x 8 256Kb Asynchronous SRAM

GS70328SJ-12I Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
GS70328SJ-12I Datasheet PDF - GSI Technology

tên linh kiện GS70328SJ-12I
tải về  GS70328SJ-12I Click to download

kích thước tập tin   231.13 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  GSI [GSI Technology]
Trang chủ  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology
Giải thích chi tiết về linh kiện 32K x 8 256Kb Asynchronous SRAM

GS70328SJ-12I bảng dữ liệu (HTML) - GSI Technology

Back Button GS70328SJ-12I Datasheet HTML 1Page - GSI Technology GS70328SJ-12I Datasheet HTML 2Page - GSI Technology GS70328SJ-12I Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS70328SJ-12I Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS70328SJ-12I Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS70328SJ-12I Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS70328SJ-12I Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS70328SJ-12I Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS70328SJ-12I Datasheet HTML 9Page - GSI Technology GS70328SJ-12I Datasheet HTML 10Page - GSI Technology Next Button 

GS70328SJ-12I Thông tin chi tiết sản phẩm

Description
The GS70328 is a high speed CMOS static RAM organized as 32,763 words by 8 bits. Static design eliminates the need for external clocks or timing strobes. The GS70328 operates on a single 3.3 V power supply, and all inputs and outputs are TTL-compatible. The GS70328 is available in 300 mil, 28-pin SOJ and 8 x 13.4 mm2, 28-pin TSOP Type-I packages.

Features
• Fast access time: 7, 8, 10, 12, 15 ns
• 75/65/50/50/50 mA at max cycle rate
• Single 3.3 V ± 0.3 V power supply
• All inputs and outputs are TTL-compatible
• Fully static operation
• Industrial Temperature Option: –40° to 85°C
• Package line up
    SJ: 300 mil, 28-pin SOJ package
    TS: 8 mm x 13.4 mm, 28-pin TSOP Type I package




Số phần tương tự - GS70328SJ-12I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gennum Corporation
GS7032 GENNUM-GS7032 Datasheet
184Kb / 9P
   Digital Video Serializer
GS7032-CVM GENNUM-GS7032-CVM Datasheet
184Kb / 9P
   Digital Video Serializer
GS7032-CVME3 GENNUM-GS7032-CVME3 Datasheet
184Kb / 9P
   Digital Video Serializer
More results


Mô tả tương tự - GS70328SJ-12I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
M68AF031A STMICROELECTRONICS-M68AF031A Datasheet
383Kb / 22P
   256 Kbit (32K x 8) 5.0V Asynchronous SRAM
logo
List of Unclassifed Man...
U62256 ETC-U62256 Datasheet
78Kb / 9P
   STANDARD 32K X 8 SRAM
logo
Zentrum Mikroelektronik...
U62256A ZMD-U62256A Datasheet
164Kb / 10P
   STANDARD 32K X 8 SRAM
logo
Austin Semiconductor
MT5C2568 AUSTIN-MT5C2568 Datasheet
149Kb / 16P
   32K x 8 SRAM SRAM MEMORY ARRAY
AS5C2568 AUSTIN-AS5C2568 Datasheet
145Kb / 9P
   32K x 8 SRAM SRAM MEMORY ARRAY
AS5C2568DJ AUSTIN-AS5C2568DJ Datasheet
267Kb / 9P
   32K x 8 SRAM SRAM MEMORY ARRAY
logo
GSI Technology
GS78108B GSI-GS78108B Datasheet
210Kb / 10P
   1M x 8 8Mb Asynchronous SRAM
logo
List of Unclassifed Man...
GS72108ATP ETC1-GS72108ATP Datasheet
317Kb / 12P
   256K x 8 2Mb Asynchronous SRAM
logo
GSI Technology
GS71108TP GSI-GS71108TP Datasheet
271Kb / 14P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
logo
List of Unclassifed Man...
GS71108ATP ETC2-GS71108ATP_06 Datasheet
641Kb / 16P
   128K x 8 1Mb Asynchronous SRAM
More results




Giới thiệu về GSI Technology


GSI Technology is a semiconductor company that designs, develops, and markets high-performance memory products for networking, telecommunications, and military applications. The company was founded in 1995 and is headquartered in Sunnyvale, California.

GSI Technology's products include static random-access memory (SRAM) devices, which are used for high-speed memory access in networking and telecommunications equipment, as well as in military and aerospace systems. The company's SRAMs feature low latency and high bandwidth, which makes them suitable for applications that require fast and reliable memory access.

In addition to its memory products, GSI Technology also offers customized solutions for customers with specific requirements. The company's design and development capabilities allow it to create products tailored to customer needs, including specialized memory architectures and custom packaging options.

GSI Technology has a global customer base, with products sold in North America, Asia, and Europe. The company's customers include original equipment manufacturers (OEMs) and other companies in the networking, telecommunications, military, and aerospace industries.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com