công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMF30A bảng dữ liệu (PDF) - Nanjing International Group Co

SMF30A Datasheet PDF - Nanjing International Group Co
tên linh kiện SMF30A
tải về  SMF30A tải về

kích thước tập tin   384.67 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  DGNJDZ [Nanjing International Group Co]
Trang chủ  http://www.dgnjdz.com/
Logo DGNJDZ - Nanjing International Group Co
Giải thích chi tiết về linh kiện SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS

SMF30A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SMF30A Datasheet PDF - Nanjing International Group Co

tên linh kiện SMF30A
tải về  SMF30A Click to download

kích thước tập tin   384.67 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  DGNJDZ [Nanjing International Group Co]
Trang chủ  http://www.dgnjdz.com/
Logo DGNJDZ - Nanjing International Group Co
Giải thích chi tiết về linh kiện SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS

SMF30A bảng dữ liệu (HTML) - Nanjing International Group Co

SMF30A Datasheet HTML 1Page - Nanjing International Group Co SMF30A Datasheet HTML 2Page - Nanjing International Group Co SMF30A Datasheet HTML 3Page - Nanjing International Group Co

SMF30A Thông tin chi tiết sản phẩm

Stand- off Voltage : 5 to 170 V

Peak Power : 200 W



FEATURES :

* Stand-off voltage ; 5 - 170 Volts

* Peak Power ; - 200 Watts @ 1 ms (SMF5.0A - SFM58A)

                    - 175 Watts @ 1 ms (SFM60A - SFM170A)

* Maximum clamp voltage @ Peak pulse current

* Low leakage

* Pb / RoHS Free



 




Số phần tương tự - SMF30A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SMF30A VISHAY-SMF30A Datasheet
92Kb / 6P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
Rev. 2.5, 22-Sep-10
logo
RFE international
SMF30A RFE-SMF30A Datasheet
1Mb / 4P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressor
11-07-2022
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
SMF30A YFWDIODE-SMF30A Datasheet
88Kb / 4P
   Surface mounttransient voltage suppressor power 400 watts
logo
Anova Technologies CO.,...
SMF30A ANOVA-SMF30A Datasheet
351Kb / 3P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors
logo
Vishay Siliconix
SMF30A VISHAY-SMF30A Datasheet
108Kb / 7P
   Surface Mount ESD Protection Diodes
Rev. 2.6, 30-Nov-11
More results


Mô tả tương tự - SMF30A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bytes
SMAJ BYTES-SMAJ Datasheet
336Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
SMBJ BYTES-SMBJ Datasheet
338Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
SMCJ BYTES-SMCJ Datasheet
337Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Silicon Standard Corp.
P4SMA6.8A SSC-P4SMA6.8A Datasheet
348Kb / 4P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors
P4SMAX SSC-P4SMAX Datasheet
354Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
GOOD-ARK Electronics
P6SMB6.8A GOOD-ARK-P6SMB6.8A Datasheet
253Kb / 3P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors
SMBJ5.0 GOOD-ARK-SMBJ5.0 Datasheet
235Kb / 4P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors
logo
List of Unclassifed Man...
SMAJ5.0 ETC-SMAJ5.0 Datasheet
336Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
NIC-Components Corp.
NVS NIC-NVS Datasheet
75Kb / 2P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors
logo
Cystech Electonics Corp...
SMAJ5.0 CYSTEKEC-SMAJ5.0 Datasheet
1Mb / 9P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors
SMBJ5.0 CYSTEKEC-SMBJ5.0 Datasheet
471Kb / 9P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com