công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1953A bảng dữ liệu (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1953A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
tên linh kiện TA1953A
tải về  TA1953A tải về

kích thước tập tin   395.16 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Giải thích chi tiết về linh kiện SAW Filter 806 MHz Band 20 Rx SMD 1.4X1.1 mm

TA1953A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
TA1953A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

tên linh kiện TA1953A
tải về  TA1953A Click to download

kích thước tập tin   395.16 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Trang chủ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Giải thích chi tiết về linh kiện SAW Filter 806 MHz Band 20 Rx SMD 1.4X1.1 mm

TA1953A bảng dữ liệu (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1953A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1953A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1953A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1953A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1953A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1953A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1953A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1953A Datasheet HTML 8Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1953A Datasheet HTML 9Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Số phần tương tự - TA1953A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1950A TAI-SAW-TA1950A Datasheet
373Kb / 11P
   SAW Filter 1960 MHz Band 2 Rx SMD 1.1x0.9 mm
logo
Transko Electronics, In...
TA1950AM TRANSKO-TA1950AM Datasheet
428Kb / 4P
   WCDMA, RF-Tx SAW Filter
Revision 1: July 2011
TA1950CM1 TRANSKO-TA1950CM1 Datasheet
445Kb / 4P
   WCDMA, RF-Tx SAW Filter
Revision 0: March 2007
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1950D TAI-SAW-TA1950D Datasheet
967Kb / 8P
   SAW Rx Filter 1960MHz LTE Band 2 SMD 1109 (60MHz BW)
logo
Transko Electronics, In...
TA1950FM TRANSKO-TA1950FM Datasheet
387Kb / 4P
   Wireless, RF SAW Filter
Revision 0: October 2009
More results


Mô tả tương tự - TA1953A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1655A TAI-SAW-TA1655A Datasheet
346Kb / 8P
   SAW Filter 806 MHz 30MHz BW SMD 1.4X1.1 mm
TA2475A TAI-SAW-TA2475A Datasheet
448Kb / 8P
   SAW Filter 773 MHz Band 28 Rx SMD 1.4x1.1 mm (30MHz BW)
TA2474A TAI-SAW-TA2474A Datasheet
448Kb / 8P
   SAW Filter 788 MHz Band 28 Rx SMD 1.4x1.1 mm (30MHz BW)
TA2326A TAI-SAW-TA2326A Datasheet
601Kb / 9P
   SAW Filter 2593 MHz Band 41 TRX SMD 1.4x1.1 mm
TA2326B TAI-SAW-TA2326B Datasheet
606Kb / 9P
   SAW Filter 2593 MHz Band 41 TRX SMD 1.4x1.1 mm (BW=194 MHz)
TA2326C TAI-SAW-TA2326C Datasheet
615Kb / 9P
   SAW Filter 2593 MHz Band 41 TRX SMD 1.4x1.1 mm (BW=194 MHz)
TA2326D TAI-SAW-TA2326D Datasheet
611Kb / 9P
   SAW Filter 2593 MHz Band 41 TRX SMD 1.4x1.1 mm (BW=194 MHz)
TA2412A TAI-SAW-TA2412A Datasheet
794Kb / 8P
   SAW Tx Filter 718 MHz Band 28 SMD 1.4x1.1 mm (30MHz BW)
TA1845DN1224 TAI-SAW-TA1845DN1224 Datasheet
470Kb / 9P
   SAW Filter 2140 MHz Band 1 Rx SMD 1.1x0.9 mm
TA1950A TAI-SAW-TA1950A Datasheet
373Kb / 11P
   SAW Filter 1960 MHz Band 2 Rx SMD 1.1x0.9 mm
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com