công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

D5V0M2U6LP47B bảng dữ liệu (PDF) - Diodes Incorporated

D5V0M2U6LP47B Datasheet PDF - Diodes Incorporated
tên linh kiện D5V0M2U6LP47B
tải về  D5V0M2U6LP47B tải về

kích thước tập tin   232.83 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Giải thích chi tiết về linh kiện 58V UNIDIRECTIONAL TVS DIODE ARRAY

D5V0M2U6LP47B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
D5V0M2U6LP47B Datasheet PDF - Diodes Incorporated

tên linh kiện D5V0M2U6LP47B
tải về  D5V0M2U6LP47B Click to download

kích thước tập tin   232.83 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  DIODES [Diodes Incorporated]
Trang chủ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Giải thích chi tiết về linh kiện 58V UNIDIRECTIONAL TVS DIODE ARRAY

D5V0M2U6LP47B bảng dữ liệu (HTML) - Diodes Incorporated

D5V0M2U6LP47B Datasheet HTML 1Page - Diodes Incorporated D5V0M2U6LP47B Datasheet HTML 2Page - Diodes Incorporated D5V0M2U6LP47B Datasheet HTML 3Page - Diodes Incorporated D5V0M2U6LP47B Datasheet HTML 4Page - Diodes Incorporated D5V0M2U6LP47B Datasheet HTML 5Page - Diodes Incorporated

D5V0M2U6LP47B Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• 2.7kW Peak Pulse Power (tp = 8x20µs)
• Provides ESD Protection per IEC 61000-4-2 Standard:
   Air ±30kV, Contact ±30kV
• 4 Channels of ESD Protection and 4 Decoupling Capacitances
• Typically Used in Power Over Ethernet PSE Equipment against
   Line Overvoltages
• Totally Lead-Free & Fully RoHS Compliant (Notes 1 & 2)
• Halogen and Antimony Free. “Green” Device (Note 3)




Số phần tương tự - D5V0M2U6LP47B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diodes Incorporated
D5V0M2U2LP37 DIODES-D5V0M2U2LP37 Datasheet
106Kb / 4P
   CHANNEL LOW CAPACITANCE BI-DIRECTIONAL TVS ARRAY
D5V0M2U2LP37 DIODES-D5V0M2U2LP37 Datasheet
96Kb / 4P
   2 CHANNEL LOW CAPACITANCE BI-DIRECTIONAL TVS ARRAY
D5V0M2U2LP37 DIODES-D5V0M2U2LP37 Datasheet
103Kb / 5P
   4 CHANNEL LOW CAPACITANCE BI-DIRECTIONAL TVS ARRAY
D5V0M2U2LP37 DIODES-D5V0M2U2LP37 Datasheet
102Kb / 5P
   4 CHANNEL LOW CAPACITANCE BI-DIRECTIONAL TVS ARRAY
D5V0M2U2LP37 DIODES-D5V0M2U2LP37 Datasheet
184Kb / 4P
   55V BIDIRECTIONAL TVS DIODE
More results


Mô tả tương tự - D5V0M2U6LP47B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Yea Shin Technology Co....
YSDAXX02M3 YEASHIN-YSDAXX02M3 Datasheet
748Kb / 3P
   UNIDIRECTIONAL TVS DIODE ARRAY
logo
E-CMOS Corporation
ECCP05VU3-D7 E-CMOS-ECCP05VU3-D7 Datasheet
228Kb / 3P
   UNIDIRECTIONAL TVS DIODE ARRAY
logo
ON Semiconductor
SMDA05-6R2 ONSEMI-SMDA05-6R2 Datasheet
147Kb / 4P
   Unidirectional TVS Array
July, 2006 ??Rev. 3
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LCC08DT LEIDITECH-LCC08DT Datasheet
129Kb / 3P
   UNIDIRECTIONAL / BIDIRECTIONAL LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
LCD08DT3 LEIDITECH-LCD08DT3 Datasheet
129Kb / 3P
   UNIDIRECTIONAL / BIDIRECTIONAL LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
LCD18DT3 LEIDITECH-LCD18DT3 Datasheet
129Kb / 3P
   UNIDIRECTIONAL / BIDIRECTIONAL LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
LCD15DT3 LEIDITECH-LCD15DT3 Datasheet
129Kb / 3P
   UNIDIRECTIONAL / BIDIRECTIONAL LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
LCD12DT3 LEIDITECH-LCD12DT3 Datasheet
129Kb / 3P
   UNIDIRECTIONAL / BIDIRECTIONAL LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
LCD33DT3 LEIDITECH-LCD33DT3 Datasheet
129Kb / 3P
   UNIDIRECTIONAL / BIDIRECTIONAL LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
LCD05DT3 LEIDITECH-LCD05DT3 Datasheet
129Kb / 3P
   UNIDIRECTIONAL / BIDIRECTIONAL LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
More results




Giới thiệu về Diodes Incorporated


Diodes Incorporated là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, sản xuất và cung cấp một loạt các chất bán dẫn tín hiệu rời rạc, tương tự và hỗn hợp và các giải pháp năng lượng hoàn chỉnh.
Công ty được thành lập vào năm 1964 và có trụ sở tại Plano, Texas.
Nó hoạt động trên toàn cầu với các trung tâm bán hàng, hỗ trợ và thiết kế ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á.
Diodes Incorporated phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm ô tô, truyền thông, điện toán, người tiêu dùng và công nghiệp.
Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm, bao gồm điốt, bộ chỉnh lưu, bóng bán dẫn, bộ điều chỉnh điện áp, MOSFET, trình điều khiển LED và thiết bị bảo vệ, trong số những người khác.
Nhiệm vụ của công ty là cung cấp cho khách hàng các sản phẩm chất lượng cao, trách nhiệm cao và dịch vụ khách hàng tuyệt vời.
Tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, Diodes Incorporated cam kết trở thành nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp quản lý năng lượng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com